Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CD2025 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD2025
Description  2.3W x 2 dual-channel audio power amplifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD2025 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD2025 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2025 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2025 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2025 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
华晶双极电路
CD2025CP
2. 2 引脚说明
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
1
BRIDGE
BTL 辅助输出
9
GNDS
前置地
2
OUT2
输出 2
10
IN1
同相输入 1
3
BS2
自举 2
11
FB1
反馈 1
4
GND 2
输出地 2
12
GND1
输出地 1
5
GND2
输出地 2
13
GND1
输出地 1
6
FB2
反馈 2
14
BS1
自举 1
7
IN2
同相输入 2
15
OUT1
输出 1
8
R.R
纹波抑制
16
VCC
电源
3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定 T
amb= 25
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
15
V
输出峰值电流
IO
1.5
A
功耗 (注)
PD
2.0
W
结温
Tj
150
贮存温度
Tstg
-40 ~ 150
注 安装在带 5cm
2
35um 铜的印制板上
3. 2 电特性
除非另有规定 T
amb= 25
VCC=9V 双通道
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
静态电流
ICCQ
40
50
mA
电源电压
VCC
3
12
V
静态输出电压
VOQ
4.5
V
双通道工作
43
45
47
电压增益
AV
BTL 方式工作
49
51
53
dB
电压增益差
AV
1
dB
输入阻抗
Ri
30
k
VCC=9V, RL = 4 , f=1kHz , PO=250mW
双通道
0.3
1.5
谐波失真
THD
BTL
0.5
%
纹波抑制比
R.R
RG=0 Av=45dB
Vi=150mV f=100Hz
40
46
dB
V=200,
BW=20Hz~20kHz
RG=0
1.5
3
输入噪声电压
NI
RG=10k
3
6
mV
串音
CT
RG=10k , f=1kHz
RL = 4 , PO=1W
40
52
dB
接下表
第 2 页 共 4 页



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com