Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BK1079UB Datasheet(PDF) 4 Page - Beken Corporation

Part # BK1079UB
Description   Single-core FM broadcast receiver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BEKEN [Beken Corporation]
Direct Link  http://www.bekencorp.com/en
Logo BEKEN - Beken Corporation

BK1079UB Datasheet(HTML) 4 Page - Beken Corporation

  BK1079UB Datasheet HTML 1Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 2Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 3Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 4Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 5Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 6Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 7Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 8Page - Beken Corporation BK1079UB Datasheet HTML 9Page - Beken Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
BK1079
Proprietary and Confidential
Page 4 of 9
3 典型应用电路
BK1079
MSOP10 & SSOP10
BAND
5
GND
7
PWD
8
RCLK
1
RST
2
FMIN
6
VDD
3
AOUT
4
VOL
9
SEEK
10
R5
10K
S6
RESET
Option 1 Option 2
C7
100nF
BAND
R2
10K
VDD
C4
100nF
X1
32K768
S5
ON/OFF
C5
100nF
Optional
C6
NL
FB1
≥2.5K@100MHz
L1
100 nH
J1
AJ1
5
4
3
2
1
C1 10 uF
C3
18 pF
R3 10K
S1
CH+
S2
VOL+
S3
CH-
S4
VOL-
R4
NL
R1 10K
图 2 BK1079 MSOP10 和 SSOP10 应用电路
重要说明:
1.
J1: 32Ω 耳机插座;
2.
U1:BK1079 chip;
3.
FM 输入谐振电路 L1 和 C3 尽量放置在靠近 FMIN 端口;
4.
退耦电容 C5 尽量放置在 VDD 管脚附近;
5.
RFGND 管脚请务必接入一个干净的地,不然会很大影响接收效果;
6.
BAND 管脚接地时,频段为 87.5-108MHz;拉高时,频段为 76-108MHz。
7.
关于不同模式的硬件配置如下:
a)
带晶体模式:R4,C6 不接,X1 接上 32.768kHz 晶体;
b)
免晶体模式 1:RCLK 直接接地;
c)
免晶体模式 2:X1,C6,R4 均不接,RCLK 脚接电源;
d)
免晶体模式 3:X1 不接,R4 接校正电阻(6.2K),C6 接滤波电容(10uF)。
8.
如不需要使用 RESET 功能,请将 RST 脚置于悬空状态。
9.
PWD 管脚在不同的接法下上电会有不同的初始状态
a)
PWD 管脚使用接法 Option1 时,上电后 BK1079 处于 Power Down 状态,
按下按键 S5 后,芯片开始工作,再次按下 S5 后,芯片再次进入 Power
Down;
b)
PWD 管脚使用接法 Option2 时,上电后 BK1079 直接进入工作状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com