Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LN3C69 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LN3C69
Description  HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE PWM CONTROLLER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LN3C69 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LN3C69 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers LN3C69 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
LN3C69
Copyright(C) 2010
Lii Semiconductor
-13-
www.liisemi.com
澎湃驅動力 源於力生美
ORDERING INFORMATION
Part Name
T.R.Rating
Description
Packing
LN3C69D
90℃/W
DIP8
50PCS/TUBE
LN3C69M
150℃/W
SOP8
100PCS/TUBE
LN3C69DP
90℃/W
DIP8,With OVP
50PCS/TUBE
LN3C69MP
150℃/W
SOP8,With OVP
100PCS/TUBE
文檔修改記錄
版本
說明
作者
日期
A
初版發布
James
20100510
聲明 IMPORTANT
NOTICE
力生美、LiiSemi、
等均為力生美半導體有限公司的商標或注冊商標,未經書面
允許任何單位、公司、個人均不得擅自使用,所發布產品規格書之著作權均受相關法律
法規所保護,力生美半導體保留全部所有之版權,未經授權不得擅自複制其中任何部分
或全部之內容用於商業目的。
產品規格書僅為所描述產品的特性說明之用,僅為便於使用相關之產品,力生美半
導體不承諾對文檔之錯誤完全負責,並不承擔任何因使用本文檔所造成的任何損失,本
著產品改進的需要,力生美半導體有權在任何時刻對本文檔進行必要的修改,並不承擔
任何通知之義務。
力生美半導體系列產品均擁有相關技術之自主專利,並受相關法律法規保護,未經
授權不得擅自複制、抄襲或具有商業目的的芯片反向工程,力生美半導體保留相關依法
追究之權利。
力生美半導體不對將相關產品使用於醫學、救護等生命設備所造成的任何損失承擔
責任或連帶責任,除非在交易條款中明確約定。
最新信息請訪問 The latest information please visit:
www.LiiSemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com