Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0330 Datasheet(PDF) 20 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 0330
Description  Direct-acting 2/2 or 3/2-way pivoted armature valve
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

0330 Datasheet(HTML) 20 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 0330 Datasheet HTML 16Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 17Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 18Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 19Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 20Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 21Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 22Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 23Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0330 Datasheet HTML 24Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 24 page
background image
Type 0330
20 | 24
Visit product website 
9.4. Ordering chart
UL Recognized (UR) and CSA approval
Note:
• All devices with connection thread NPT ¼ and manual override.
• Other versions are available on request.
• Articles with reduced delivery time
Circuit function
Orifice Body or seat material Seal material
Article no.
024/DC
024/60
120/60
240/60
[mm]
[V/Hz]
[V/Hz]
[V/Hz]
[V/Hz]
CF A1.)
2/2-way solenoid valve
Direct-acting
Normally closed
2 (A)
1 (P)
2.0
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
3.0
Brass
FKM
461284 
468642 
460216 
o. r.
NBR
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
Stainless steel
FKM
459292 
o. r.
459291 
o. r.
PP
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
4.0
Brass
FKM
464433 
o. r.
464435 
o. r.
NBR
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
Stainless steel
FKM
464432 
o. r.
464434 
o. r.
PP
FKM
20004726 
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
5.0
PP
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
20063459 
o. r.
o. r.
o. r.
CF B1.)
2/2-way solenoid valve
Direct-acting
Normally open
2 (B)
1 (P)
3.0
Brass
FKM
458947 
458948 
458949 
458950 
Stainless steel
FKM
458959 
o. r.
458961 
o. r.
4.0
Brass
FKM
458951 
o. r.
o. r.
458954 
Stainless steel
FKM
458963 
458964 
458965 
o. r.
CF C
3/2-way solenoid valve
Direct-acting
Normally closed
2(A)
1(P)
3(R)
12
2.0
Brass
NBR
o. r.
o. r.
454359 
465971 
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
3.0
Brass
NBR
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
Stainless steel
FKM
451711 
o. r.
450298 
451715 
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
4.0
Brass
NBR
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
Stainless steel
FKM
466195 
o. r.
451721 
o. r.
PP
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
PEEK
FKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
EPDM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.
FFKM
o. r.
o. r.
o. r.
o. r.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com