Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0248 Datasheet(PDF) 1 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 0248
Description  2/2-Wege-Mini-Kugelhahn, mit elektromotorischem Antrieb
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

0248 Datasheet(HTML) 1 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  0248 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0248 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Typ 0248
Fluid Control Systems
2/2-Wege-Mini-Kugelhahn, mit elektromotorischem Antrieb
Messinggehäuse; PN 0 bis 10 bar; DN 8 mm; G 1/8 bis G 3/8
TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN [mm]
-
n
n
e
N
-
s
g
n
u
t
i
e
L
t
r
e
W
-
v
K
-
k
c
u
r
D
-
s
b
e
i
r
t
n
A
e
s
s
a
M
e
t
i
e
w
ß
u
l
h
c
s
n
a
r
e
s
s
a
W
h
c
i
e
r
e
b
t
n
e
m
o
m
h
e
r
d
]
m
m
[
]
l
l
o
Z
[
m
[ 3
]
h
/
]
r
a
b
[
]
m
N
[
]
g
[
88
/
1
G5
,
40
1
-
0)
5
,
1
s
i
b
g
i
t
i
e
z
z
r
u
k
(
2
,
15
3
1
84
/
1
G6
,
50
1
-
0)
5
,
1
s
i
b
g
i
t
i
e
z
z
r
u
k
(
2
,
18
1
1
88
/
3
G6
,
50
1
-
0)
5
,
1
s
i
b
g
i
t
i
e
z
z
r
u
k
(
2
,
14
0
1
A
P
M
I
Gehäusewerkstoff
Messing, verchromt
Betriebsspannung
24 V DC
Kugelwerkstoff
Messing, hartverchromt
Spannungstoleranz
±10%
Antriebswerkstoff
PBT
Leistungsaufnahme
4 W
Nennstrom
60 mA
Dichtwerkstoff
PTFE/FPM
Blockierstrom
175 mA
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm
Medien
gasförmige und flüssige
(kurzzeitig 1,5 Nm)
Medien, die Gehäuse-
Nennbetriebsart
Aussetzbetrieb
und Dichtwerkstoff
AB 20% ED
nicht angreifen
(Zykluszeit 10 min)
Elektr. Anschluß
• PG 7 und Klemmen
Medientemperatur
max. +80
°C
bei Endschaltern;
• Gummikabeldurch-
Umgebungstemp.
0 bis +50
°C
führung und Lötösen
bei Potentiometer
Viskosität
max. 40 mm2/s
empfohlenes Kabel
LIYY 6x0,25
Endschalter
2 Öffner
Leitungsanschlüsse
Muffe G 1/8 bis G 3/8
Potentiometer
4,7 k
Ω Standard
1 k
Ω auf Anfrage
Verbindung
Flansch
Schutzart
IP 54
zwischen Antrieb
IP 65 auf Anfrage
und Kugelhahn
Stellwinkel
90
°
Stellzeit für 90
°
7 sec
Einbaulage
beliebig, vorzugs-
weise Antrieb nach
oben
Durchfluß: Kv-Wert Wasser [m3/h]
Druckangaben [bar]
Messung bei +20
°C, 1 bar Druck am
Überdruck zum Atmosphärendruck
Ventileingang und freiem Auslauf
Typ 0248 mit Endschaltern und PG 7-Verschraubung,
Schraubklemmen unter dem Deckel
Typ 0248 mit Potentiometer und
Gummikabeldurchführung,
Lötösen unter dem Deckel
WIRKUNGSWEISE
I 2/2-Wege-Kugelhahn mit
elektromotorischem Drehantrieb,
Durchflußrichtung beliebig, bei
Stromausfall verharrend
BESCHREIBUNG
Der komplette Kugelhahn vom
Typ 0248 besteht aus einem
elektromotorischen Drehantrieb
und einem 2/2-Wege-Mini-Kugel-
hahn. Die Verbindung zwischen
Antrieb und Kugelhahn erfolgt
über eine mechanische Schnitt-
stelle (Flansch-Verbindung).
Der elektromotorische Drehan-
trieb bewegt den Kugelhahn um
90
° und öffnet oder verschließt
den Leitungsquerschnitt.
Der Kugelhahn Typ 0248 ist kom-
pakt gebaut. Er kann für vielfälti-
ge Einsatzfälle bei relativ kleinen
Durchflüssen genutzt werden; so
z. B. als Stellglied für Heiz- oder
Kühlwasserkreisläufe in Nutz-
und Schwimmfahrzeugen sowie
im Werkzeugmaschinenbau.
Typ 0248 kann optional mit
Stellungsanzeige geliefert werden.
Typ 0248 mit Potentiometer
Typ 0248 mit Endschalter


Similar Part No. - 0248

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
02480 ETC2-02480 Datasheet
357Kb / 3P
Wide-Vue Style Analog Panel Meters
logo
Weidmuller
0248120000 WEIDMULLER-0248120000 Datasheet
1Mb / 52P
SAK-series
0248220000 WEIDMULLER-0248220000 Datasheet
1Mb / 52P
SAK-series
0248500000 WEIDMULLER-0248500000 Datasheet
1Mb / 52P
SAK-series
0248500000 WEIDMULLER-0248500000 Datasheet
50Kb / 1P
Cross-connector / link for modular terminal, Connecting sleeve, No. of poles: 1
More results

Similar Description - 0248

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
PEF2015 SIEMENS-PEF2015 Datasheet
1Mb / 84P
Mini IOM-2 Controller MICO
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-3116 ADVANTECH-PCM-3116 Datasheet
174Kb / 1P
2-slot Card Bus Module 2-slot mini PCI Module
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KMIP2-B28DL KODENSHI-KMIP2-B28DL Datasheet
286Kb / 2P
2 Mini CAN InGaAs PIN PD
logo
Intel Corporation
DC53427HYE INTEL-DC53427HYE Datasheet
3Mb / 4P
2 Mini DisplayPorts
logo
Axiomtek Co., Ltd.
CAPA841 AXIOMTEK-CAPA841_14 Datasheet
660Kb / 1P
2 PCI Express Mini Card
logo
List of Unclassifed Man...
2765 ETC2-2765 Datasheet
582Kb / 2P
MINI 2-AXIS ANALOG THUMBSTICK
logo
PHOENIX CONTACT
103123 PHOENIX-103123 Datasheet
338Kb / 9P
MINI-DC-UPS/24DC/2
logo
Vecow Co., Ltd.
UMX-100 VECOW-UMX-100 Datasheet
566Kb / 1P
Mini PCIe 2-port USB Card
logo
Adels-Contact
230102 ADELS-230102 Datasheet
145Kb / 2P
RKW 14 mini O/ 2 grey
logo
Molex Electronics Ltd.
151370206 MOLEX-151370206 Datasheet
127Kb / 1P
Mini-Lock 2 Circuit 600MM
2018/11/22
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com