Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0248 Datasheet(PDF) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 0248
Description  2/2-Wege-Mini-Kugelhahn, mit elektromotorischem Antrieb
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

0248 Datasheet(HTML) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  0248 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0248 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Typ 0248
Keine Ersatzteile für diesen Typ
Technische Änderungen vorbehalten
02/2001-V2/890602
2/2-Wege-Mini-Kugelhahn, mit elektromotorischem Antrieb
Messinggehäuse; PN 0 bis 10 bar; DN 8 mm; G 1/8 bis G 3/8
Gehäusewerkstoff Messing verchromt, PTFE-Dichtung, Potentiometer 4,7 k
Ω (1kΩ auf Anfrage)
BESTELL-TABELLE KUGELHAHN TYP 0248 (Weitere Ausführungen auf Anfrage)
e
t
i
e
w
n
n
e
N
ß
u
l
h
c
s
n
a
s
g
n
u
t
i
e
L
r
e
s
s
a
W
t
r
e
W
-
v
K
h
c
i
e
r
e
b
k
c
u
r
D
g
n
u
r
h
ü
f
s
u
A
ß
u
l
h
c
s
n
A
.
r
t
k
e
l
E
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
]
m
m
[
]
l
l
o
Z
[
m
[ 3
]
h
/
]
r
a
b
[
88
/
1
G5
,
40
1
-
0n
r
e
t
l
a
h
c
s
d
n
E
t
i
mn
e
m
m
e
l
k
l
e
b
a
K
7
8
5
4
9
17
8
5
4
9
1
7
8
5
4
9
1
7
8
5
4
9
17
8
5
4
9
1
r
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
n
e
s
ö
t
ö
L
8
8
5
4
9
18
8
5
4
9
1
8
8
5
4
9
1
8
8
5
4
9
18
8
5
4
9
1
84
/
1
G6
,
50
1
-
0n
r
e
t
l
a
h
c
s
d
n
E
t
i
mn
e
m
m
e
l
k
l
e
b
a
K
9
8
5
4
9
19
8
5
4
9
1
9
8
5
4
9
1
9
8
5
4
9
19
8
5
4
9
1
r
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
n
e
s
ö
t
ö
L
0
9
5
4
9
10
9
5
4
9
1
0
9
5
4
9
1
0
9
5
4
9
10
9
5
4
9
1
88
/
3
G6
,
50
1
-
0n
r
e
t
l
a
h
c
s
d
n
E
t
i
mn
e
m
m
e
l
k
l
e
b
a
K
1
9
5
4
9
11
9
5
4
9
1
1
9
5
4
9
1
1
9
5
4
9
11
9
5
4
9
1
r
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
n
e
s
ö
t
ö
L
2
9
5
4
9
12
9
5
4
9
1
2
9
5
4
9
1
2
9
5
4
9
12
9
5
4
9
1



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com