Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSC2313F Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CSC2313F
Description  Digitally controlled stereo sound quality processor with loudness
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CSC2313F Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CSC2313F Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2313F Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
第 5 页 共 10 页
参数说明
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
直流电压电平
Vout
4.2
4.5
4.8
V
2.5
BW=20~20KZ
输出静音所有增益为
0dB
5
15
输出噪声
eNO
3
信噪比
S/N
所有增益为
0 dB Vo=0Vrms
106
dB
Av=0dBVin=1Vrms
0.01
0.1
%
Av=-20dBVin=1Vrms
0.09
0.3
%
失真度
d
Vin=0.3 Vrms
0.04
%
左右通道分离度
Sc
80
103
dB
Av=0~ -20 dB
0
1
dB
概要
总跟踪误差
Av=-20~ -60 dB
0
2
dB
输入低电平电压
VL
1
V
输入高电平电压
VH
3
V
输入电流
VIN
-5
+5
总
线输
入
SDA 总线输出确
认码电平
VO
IO=1.6mA
0.4
V
主要功能概述
1. I2C 总线接口
数据通过两根
I2C 总线接口从微处理器传输到 CSC2313F。这两根由 SDA 和 SCL 组成,而且上
拉电阻必须与正电源电压相连接。
2. 数据的有效性
如下图所示,在总线
SCL 上时钟信号为高电平的周期内 SDA 总线上的数据必须是固定不变的,
只有在总线上的时钟信号为低电平时
SDA 上的数据 0 信号才能进行高低电平状态的改变。
(I
2C 总线上的有效数据)
开始和停止的条件
如下图所示。当
SCL 总线上为高电平时 SDA 总线有从高电平到低电平的跳变就为传输开始
(
START),反之在 SCL 总线为高电平时 SDA 总线有从低电平到高电平的跳变就为传输停止(STOP)。
(开始和停止)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com