Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SW2658A Datasheet(PDF) 7 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

Part # SW2658A
Description  Green energy-saving current mode PWM switching power supply controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMIPOWER [Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.samwinsemi.com
Logo SEMIPOWER - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

SW2658A Datasheet(HTML) 7 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

  SW2658A Datasheet HTML 1Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 2Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 3Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 4Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 5Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 6Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 7Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 8Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 9Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SW2658A
SAMWIN 绿色电源的最佳选择 HTTP://WWW.SEMIPOWER.COM.CN
第 7 页 共 9 页
SW2658A-CN-02
工作原理
SW2658A 产品是小功率离线反激式开关电源功率转换器。对于宽范围输入,输出功率覆盖 24W 以内。为
了降低系统待机功耗,满足国际节能标准,特别设计了 Hiccup Mode 控制。
 启动电流和启动控制
SW2658A的启动电流设计的比较低,因此当VDD电压被充到UVLO(OFF),可迅速的启动。为了减小
损耗且保证可靠的启动,启动电阻可以采用一个更大的值。对于宽范围输入电压(85V-264V)AC/DC适配
器设计,一个2MΩ,1/8W的启动电阻和10uF/50V的VDD电容可以提供快速启动和低功耗设计方案。
 工作电流
SW2658A的工作电流比较低,仅2mA(典型),低的工作电流和Hiccup Mode特征共同使电源获得良好 的工
作效率 。
 软启动
SW2658A内部设计有4ms的软启动时间,以减少电源启动期间电压应力。软启动在电源启动瞬间工作。只
要VDD电压达到UVLO(OFF),峰值电流从0到最大值用时4ms逐渐增加。无论何种保护导致的再次启动,都必须
是软启动。
 优化的Hiccup Mode控制
在轻载或空载情况下,开关电源的大多数损耗来源于功率MOSMET的开关损耗,变压器铁损和缓冲电流
的损耗。功率损失的程度正比于开关频率。较低的开关频率可以降低功率损耗,达到节能的目的。
SW2658A的开关频率可根据开关电源空载或者轻载的情况进行内部调节。在空载或者轻载的情况下
减小开关频率,可以提高转换频率。在轻载或者空载的情况下,FB端电压下降到Hiccup Mode阈值电压,电源
进入Hiccup Mode工作状态,当VDD电压下降到预定的阈值时,栅极驱动被激活,FB控制开关打开以降低开关
损耗,极大的减小待机功耗。开关频率控制在任何负载情况下都不会进入音频范围,杜绝音频噪声。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com