Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CD2111CB Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD2111CB
Description  FM AM monolithic radio circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CD2111CB Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD2111CB Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CD2111CB Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
华晶双极电路
CD2111CP
2.2 引脚说明
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
1
INFMRF
调频高放输入
13
OUTR
右输出
2
GNDRF
高放地
14
OUTL
左输出
3
AMLOW CUT
调幅低频关断
15
LPF1
低通滤波
4
OUTMIX
混频输出
16
LPF2
低通滤波
5
AGC
调幅自动增益
控制
17
INMPX
立体声输入
6
VCC
中频电源
18
OUTDET
检波输出
7
INAM IF
调幅中频输入
19
AFC
自动相位控制
8
INFM IF
调频中频输入
20
OSCAM
调幅本振
9
GND
中频地
21
OSCFM
调频本振
10
LED
调谐指示
22
VCC RF
高放电源
11
ST LED
立体声指示
23
OUTFM RF
调频高放输出
12
QUAD
鉴频
24
INAM RF
调幅高放输入
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 T
amb= 25
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
8
V
LED 电流
ILED
10
mA
LED 电压
VLED
8
V
功耗
PD
注
1.2
W
工作温度
Topr
-25
75
储存温度
Tstg
-55
150
注 25 以上时 温度每升高 1
功耗额定值减少 9.6 mW
3. 2 电特性
除非另有规定 T
amb = 25
VCC = 3V
F/E
f = 98MHz
fm=1kHz
FM IF
f =10.7MHz
f =
22.5kHz
fm = 1kHz
AM
f =1MHz
MOD = 30%
fm = 1kHz
MPX
fm = 1kHz
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
图号
ICC(FM)
Vin=0 调频模式
9
12.5
静态电流
ICC(AM)
Vin=0 调幅模式
5
7.5
mA
4.1
调频模式
0.75
18 脚输出
阻抗
R18
调幅模式
15.5
k
4.1
F/E
输入灵敏度
Vin lim
-3dB
7
dB
u
(EMF)
4.1
本振电压
Vosc
fosc=108.7MHz
105
mVrms
4.2
接下表
第 2 页 共 8 页



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com