Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PS-45 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # PS-45
Description  45W Single Output Switching Power Supply
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PS-45 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  PS-45 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
p s - 4 5 series
45W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PS-45-3.3
PS-45-5
PS-45-7.5
PS-45-12
PS-45-13.5
PS-45-15
PS-45-24
PS-45-27
PS-45-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
5V
7.5V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
8A
8A
5.4A
3.7A
3.3A
3A
1.9A
1.7A
1A
0�~�10.7A
0�~�10.5A
0�~�7A
0�~�4.4A
0�~�3.9A
0�~�3.5A
0�~�2.2A
0�~�1.95A
0�~�1.1A
26.4W
Rated�output�power�for�convection;�52W�(+3.3V�:�35W)�with�18�CFM�min.
40W
40.5W
44.4W
44.6W
45W
45.6W
45.9W
48W
80mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
3.14�~�3.63V 4.75�~�5.5V
7.13�~�8.25V 11.4�~�13.2V 12.8�~�14.85V 14.25�~�16.5V 22.8�~�26.4V 25.65�~�29.7V 45.6�~�52.8V
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
800ms,�30ms�at�full�load
60ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~370VDC
47�~�440Hz
69%
74%
75%
76%
77%
77%
78%
78%
78%
0.8A/115VAC����������0.56A/230VAC
COLD�START 15A/115VAC����������30A/230VAC
<0.75mA /�240VAC
53�~�75W(3.3V�:�36�~�55W) rated�output�power
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.05%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
300.7K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
127*76.2*28mm�(L*W*H)
0.19Kg;�72pcs/15.6Kg/1.35CUFT
File�Name:PS-45-SPEC���2005-09-13
3.8�~�4.46V
5.75�~�6.75V 8.63�~�10.1V 13.8�~�16.2V 15.5�~�18.2V 17.25�~�20.25V 27.6�~�32.4V 31�~�36.45V
55.2�~�64.8V
OVER�VOLTAGE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
UL60950, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
45W�Single�Output�Switching�Power�Supply
�����������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
P S - 4 5 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
OUTPUT�POWER�(max.)


Similar Part No. - PS-45

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
338Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
logo
Altech corporation
PS-45 ALTECH-PS-45 Datasheet
98Kb / 2P
45W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
PS-45 ALTECH-PS-45 Datasheet
129Kb / 1P
45W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-45 RSG-PS-45 Datasheet
197Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
341Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - PS-45

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
338Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-45 RSG-PS-45 Datasheet
197Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45_11 Datasheet
341Kb / 2P
45W Single Output Switching Power Supply
PT-45_1109 MEANWELL-PT-45_1109 Datasheet
343Kb / 2P
45W Triple Output Switching Power Supply
PSD-45 MEANWELL-PSD-45_11 Datasheet
450Kb / 2P
45W DC-DC Single Output Switching Power Supply
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_11 Datasheet
583Kb / 3P
45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_12 Datasheet
1Mb / 3P
45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45-5-C MEANWELL-EPS-45-5-C Datasheet
1Mb / 4P
45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45S MEANWELL-EPS-45S Datasheet
96Kb / 4P
45W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS45 ASTRODYNE-PS45 Datasheet
322Kb / 4P
45W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com