Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

21083 Datasheet(PDF) 17 Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved.

Part # 21083
Description  Lieber Kunde,
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TESTEC [TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved.]
Direct Link  https://testec.de/
Logo TESTEC - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved.

21083 Datasheet(HTML) 17 Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved.

Back Button 21083 Datasheet HTML 10Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 11Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 12Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 13Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 14Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 15Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 16Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 17Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved. 21083 Datasheet HTML 18Page - TESTEC Elektronik GmbH. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
Wir fertigen und konfektionieren nach Ihren Zeichnungen
und technischen Vorgaben:
– Tastköpfe für Oszilloskope
– Koaxial-, Silikon- und PVC-Leitungen
– Steckverbinder und Adapter
– Mess-Sätze und Laborzubehör
We manufacture and assemble to your Drawings
and Specifications:
– Probes for Oscilloscopes
– Coaxial Cables, Silicone- and PVC-Leads
– Connectors and Adapters
– Accessory Kits
Bestellnr.
Order-no.
Bezeichnung
Description
22000
Kelvin Messleitung
mit 5pol. DIN-Stecker
Kelvin Test Lead
with 5 Pin DIN-Plug
22020
Kelvin Messleitung
mit 4mm Stecker
Kelvin Test Lead
with 4mm Plugs
22100
SMD-Pinzette
mit 4mm Stecker
SMD Test Tweezer
with 4mm Plugs
22110
SMD-Pinzette
mit isoliertem BNC-Stecker
SMD Test Tweezer
with isolated BNC-Connector
22310
Messleitung 2x4mm Stecker
auf BNC-Stecker (HZ32)
Test Lead 2x4mm Plug
to BNC-Connector (HZ32)
Lieferung inkl. Windows-Software für 98SE/2000/XP und USB-Kabel
Delivery incl. Windows-Software for 98SE/2000/XP and USB cable
Galvanisch getrennte Eingänge zum USB-Anschluss – 300 V CAT II
Output is galvanically isolated from USB port to 300 V CAT II
Stromversorgung über USB-Anschluss mit 200mA
Power requirements 200mA from USB Bus
Stacking-Unit – zur Kanalerweiterung auf bis zu 4 Messgeräte
Stacking-Unit – to increase channels up to 4 units.
75mm x 31mm x 17,5mm – 42g
Stacking-Unit
USB PocketScope50 / 75MHz
1 Kanal Digital-Speicher-Oszilloskop
1 Channel Digital-Storage-Oscilloscope
USB PocketWave12 / 12,5MHz
Funktionsgenerator (DDS)
Function Generator (DDS)
USB PocketPulse100 / 100MHz
Digital-Pulsgenerator
Digital-Pulse-Generator
USB PocketCount50 / 50MHz
Frequenzzähler
Frequency-Counter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com