Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TLC320AD545IPT Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Part # TLC320AD545IPT
Description  Single Channel Data/Fax Codec
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI2 [Texas Instruments]
Direct Link  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLC320AD545IPT Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TLC320AD545IPT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC320AD545IPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Analog Block Diagram
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Ordering Information
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Terminal Functions
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Device Requirements and System Overview
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Codec Functions
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Hybrid Functions
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Miscellaneous Logic and Other Circuitry
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Codec Functional Description
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Operating Frequencies
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
ADC Signal Channel
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
DAC Signal Channel
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Sigma-Delta ADC
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Decimation Filter
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Sigma-Delta DAC
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Interpolation Filter
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Analog and Digital Loopbacks
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Software Power Down
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10
Test Module
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11
Power Supply Options
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Serial Communications
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Primary Serial Communication
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1
FS High Mode Primary Communication Timing
4–2
. . . . . . . . .
4.1.2
FS Low Mode Primary Communication Timing
4–2
. . . . . . . . . .
4.2
Secondary Serial Communication
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
FS High Mode Secondary Communication Timing
4–4
. . . . . . . . . . . . . . .
4.4
FS Low Mode Secondary Communication Timing
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . .
5
Specifications
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air
Temperature Range
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Free-Air
Temperature Range DVDD = 5 V/3.3 V, AVDD = 5 V/3.3 V,
MVDD = 5 V/3.3 V
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com