Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SPL2F94-2S Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SPL2F94-2S
Description  Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPL2F94-2S Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SPL2F94-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPL2F94-2S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-04-13
2
SPL 2F94-2S
Typ
Type
Wellenlänge
Wavelength
1)
Bestellnummer
Ordering Code
SPL 2F94-2S
940 nm
Q65110A1828
1)
Andere Wellenlängen im Bereich von 780 nm … 980 nm sind auf Anfrage erhältlich.
Other wavelengths in the range of 780 nm … 980 nm are available on request.
Grenzwerte (kurzzeitiger Betrieb) (
T
A = 25 °C)
Maximum Ratings (short time operation)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Values
Einheit
Unit
min.
max.
Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb)
1)2)
Output power (continuous wave)
1)2)
1)
Der Betrieb bei den Grenzwerten beeinflusst die Lebensdauer.
The operation at the maximum ratings influences the life time.
2)
Die optischen Daten beziehen sich auf die Ausgangsleistung eines Faserstutzen (Kern
∅ 200 µm, 0.22 NA).
Optical data refer to the output from a fiber stub (core
∅ 200 µm, 0.22 NA)
P
cw
–
2.0
W
Ausgangsleistung (Quasi-Dauerstrichbetrieb)
1)2)
(
t
p ≤ 150 µs, Tastverhältnis ≤ 30%)
Output power (quasi-continuous wave)
1)2)
(
t
p ≤ 150 µs, duty cycle ≤ 30%)
P
qcw
–
3.0
W
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
–
3.0
V
Betriebstemperatur
3)
Operating temperature
3)
3)
Die Entstehung von Kondensflüssigkeiten muß ausgeschlossen werden.
Bedewing has to be excluded.
T
op
– 10
+ 60
°C
Lagertemperatur
3)
Storage temperature
3)
T
stg
– 40
+ 85
°C
Löttemperatur an den Anschlüssen, max. 10 s
Soldering temperature at the pins, max. 10 s
T
s
–
260
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com