Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWV18G-R2T1-3K6L-1
Description  FIREFLY White Hyper-Bright LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LW V18G
FIREFLY
®
White Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-10-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, farbiger diffuser
Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kompakte
Bauform mit seitlicher Abstrahlrichtung
1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxBxH)
• Farbort: x = 0,30, y = 0,28 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 8200 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: horizontal 130°, vertikal 180°
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 30 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5.000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT package, colored diffused resin
• feature of the device: compact package; side
emitting LED; 1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxWxH)
• color coordinates: x = 0.30, y = 0.28 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 8200 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: horizontal 130°, vertical 180°
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 30 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5.000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
•toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LWV18G-R2T1-3K6L-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWV18C OSRAM-LWV18C Datasheet
582Kb / 15P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWV18C-R1S1-3K5L-1 OSRAM-LWV18C-R1S1-3K5L-1 Datasheet
582Kb / 15P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

Similar Description - LWV18G-R2T1-3K6L-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LWY87S OSRAM-LWY87S Datasheet
157Kb / 14P
Micro SIDELED White Hyper-Bright LED
LWT673 OSRAM-LWT673 Datasheet
123Kb / 14P
Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
LSA676 OSRAM-LSA676 Datasheet
180Kb / 14P
Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
LSR976 OSRAM-LSR976 Datasheet
143Kb / 11P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGV296 OSRAM-LGV296 Datasheet
557Kb / 14P
Hyper-Bright LED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
Hyper PointLED Hyper-Bright LED
LYE675 OSRAM-LYE675 Datasheet
139Kb / 14P
Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com