Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LWV18G-R2T1-3K6L-1
Description  FIREFLY White Hyper-Bright LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWV18G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
2007-10-19
6
LW V18G
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 16
Forward Voltage Groups
6) page 16
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3B
2.75
2.90
V
4A
2.90
3.05
V
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1) page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous Flux
2) page 16
Φ
V (mlm)
R2
S1
S2
T1
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
280 ... 355
800 (typ.)
1000 (typ.)
1250 (typ.)
1450 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S1-4K-4B
Example: S1-4K-4B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
S1
4K
4B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com