Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MIP289 Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP289
Description  Silicon MOS integrated circuit
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP289 Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP289 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MIP289
インテリジェントパワーデバイス(IPD)
2
項目
記号
条件
最小
標準
最大
単位
コントロール機能
出力周波数
fOSC
FB : Open
40
44
48
kHz
最大デューティサイクル
MAXDC
FB : Open
65
68
71
%
フィードバックしきい値電流
IFB
−85
−50
−30
µA
フィードバックヒステリシス電流
IHYS
−18
−12
−5
µA
フィードバック端子電圧
VFB
IFB
= −25 µA
1.1
1.5
1.9
V
バイパスコンデンサ電圧
VCC
5.4
5.8
6.1
V
バイパス供給電流
IS
VBypass = VCC + 0.2 V, VFB = 0 V
90
180
300
µA
VBypass
= V
CC
+ 0.2 V, FB : Open
70
160
280
バイパスコンデンサ充電電流
Ich
VBypass
= 0 V
2.5
mA
VBypass = 4.0 V
1.5
フィードバック短絡電流
IFBO
VFB
= 0 V
−75
−40
−20
µA
低電圧停止しきい値電圧
VUV
4.7
5.1
5.5
V
保護機能
過電流保護検出
ILIMIT
0.230
0.255
0.280
A
オン時ブランキング幅 *
ton(BLK)
200
ns
過電流保護遅れ時間 *
td(OCL)
100
ns
過熱保護温度 *
TOTP
130
140
150
°C
過熱保護温度ヒステリシス *
∆
OTP
70
°C
出力
オン抵抗
RDS(ON)
ID
= 25 mA
31.2
36.0
Ω
オフ時ドレイン端子リーク電流
IDSS
VBypass = 6.5 V, VFB = 0 V, VDS = 650 V
0.25
mA
ドレイン耐圧
VDSS
VBypass
= 6.5 V, V
FB
= 0 V, I
D
= 100 µA
700
V
立ち上がり時間
tr
100
ns
立ち下がり時間
tf
40
ns
電源電圧
最小ドレイン電圧
VD(min)
50
V
熱抵抗 *
Rth(j-a)
エポキシ基板(3 cm
× 3 cm)実装時
90
°C/W
Ta
= 25°C
I 電気的特性 T
C
= 25°C ± 2°C
注 )1. 測定回路図参照
2. * : 設計保証項目
1
4
5
Pin2, 3, 7, 8
I 測定回路図



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com