Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MIP289 Datasheet(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP289
Description  Silicon MOS integrated circuit
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP289 Datasheet(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP289 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
本資料に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項
(1)
本資料に記載の製品および技術で、
「外国為替及び外国貿易法」
に該当するものを輸出する時、
または、
国外に
持ち出す時は、
日本政府の許可が必要です。
(2)
本資料に記載の技術情報は製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、
工業所有権等の保証
または実施権の許諾を意味するものではありません。
(3)
本資料に記載されている製品は、
標準用途 — 一般電子機器(事務機器、
通信機器、
計測機器、
家電製品など )
に使用されることを意図しております。
特別な品質、
信頼性が要求され、
その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、
人体に危害を及ぼす恐れのある
用途 — 特定用途(航空・宇宙用、
交通機器、
燃焼機器、
生命維持装置、
安全装置など)にご使用をお考えのお客様
および当社が意図した標準用途以外にご使用をお考えのお客様は、
事前に弊社営業窓口までご相談願います。
(4)
本資料に記載しております製品および製品仕様は、
改良などのために予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。
したがって、
最終的な設計、
ご購入、
ご使用に際しましては、
事前に最新の製品規格書または仕
様書をお求め願い、
ご確認ください。
(5)
設計に際して、
特に最大定格、
動作電源電圧範囲、
放熱特性については保証範囲内でご使用いただきますよう
お願い致します。
保証値を超えてご使用された場合、
その後に発生した機器の欠陥については弊社として責任
を負いません。
また、
保証値内のご使用であっても、
弊社製品の動作が原因でご使用機器が各種法令に抵触しないような冗
長設計をお願いします。
(6)
防湿包装を必要とする製品につきましては、
個々の仕様書取り交わしの折、
取り決めた条件(保存期間、
開封
後の放置時間など)を守ってご使用ください。
(7)
本資料の一部または全部を弊社の文書による承諾なしに、
転載または複製することを堅くお断りいたします。
本資料(データシート)ご利用に際しての注意事項
A.
本資料は、
お客様のご用途に応じた適切な松下半導体製品を購入いただくためのご紹介資料です。
記載されて
いる販売可能な品種および技術情報等は、
予告なく常に更新しておりますので、
ご検討にあたっては、
早めに弊
社営業部門にお問い合わせの上、
最新の情報を入手願います。
B.
本資料は正確を期し、
慎重に制作したものですが、
記載ミス等の可能性があります。
したがって、
弊社は資料中
の記述誤り等から生じる損害には責任を負わないものとさせて頂きます。
C.
本資料は、
お客様ご自身でのご利用を意図しております。
したがって、
弊社の文書による許可なく、
インターネッ
トや他のあらゆる手段によって複製、
販売および第三者に提供するなどの行為を禁止いたします。
IPD
販売に際しての注意事項
(1)
本製品は、
Power Integrations
社(米国)との販売契約上、
海外現地企業への販売は、
禁止されています。
(2)
松下電器産業(株)および正規代理店から販売させていただきましたIPDは、
お客様が生産されている製品にの
みお使いください。
お客様からの、
IPD
単品での転売、
貸与およびサンプル出荷は禁止されています。
(3)
販売させていただきましたIPDを委託生産のために国内外の自社または他社に支給する場合は、
転売や貸与等
を防止するために IPD の数量管理の義務があります。
(4)
上記(1), (2)および(3)の事項について、
違反の疑いが発生した場合、
直ちに IPD の出荷を停止し、
エンドカスタ
マおよび流通ルートの文書提示を要望させていただきます。
(
注) ただし、
MIP501~MIP511, MIP704~MIP709
および MIP805 は対象外となります。
付表
『IPD販売対応一覧表』
対象品番
販売可能地域
販売不可能地域
アプリケーション
MIP13*
MIP17*
MIP2**
日本国内企業
欧米企業
MIP14*
MIP18*
MIP30*
日系アジア企業
アジア現地企業
電源用 IPD
MIP15*
MIP01*
(
出資比率 50% 以上)
その他現地企業
MIP16*
MIP02**
MIP10*
日本国内企業
(
注) 欧米企業
電源用 IPD
MIP11*
日系アジア企業
(
注)アジア現地企業
EL
駆動用 IPD
MIP803/MIP804/MIP806
(
出資比率 50% 以上)(注)その他現地企業
MIP501~511
ランプ /電源用 IPD
MIP704~709
契約上制限なし
契約上制限なし
EL
駆動用 IPD
MIP805
DC/DC
用 IPD
(
注) 販売については、
Power Integrations
社の事前承認を取れば対応可能。
G 販売については、松下電器産業株式会社・半導体社 営業本部までお問い合わせください。
〒 105-8586 東京都港区芝大門一丁目 1 番30 号(ナショナル6 号館) TEL (03) 3459-9270
2001 MAR



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com