Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

M41T93 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # M41T93
Description  Serial SPI bus real-time clock (RTC) with battery switchover
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T93 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M41T93 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41T93 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
DocID12615 Rev 8
5/56
M41T93
List of figures
56
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 2.
QFN16 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.
SOX18 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Data and clock timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 8.
WRITE mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 9.
Clock data coherency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 10.
Internal load capacitance adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 11.
Crystal accuracy across temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 12.
Clock accuracy vs. on-chip load capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 13.
Clock divider chain and calibration circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 14.
Crystal isolation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 15.
Backup mode alarm waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 16.
Timer output waveform in free-running mode (with TI/TP = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 17.
Battery check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 18.
Two-bit binary counter (century bits CB1:CB0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 19.
IRQ/FT/OUT output pin circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 20.
Measurement AC I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 21.
ICC2 vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 22.
Power down/up mode AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 23.
Input timing requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 24.
Output timing requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 25.
QFN16 – 16-lead, quad, flat package, no lead, 4 x 4 mm body size, outline . . . . . . . . . . . 51
Figure 26.
QFN16 – 16-lead, quad, flat, no lead, 4 x 4 mm, recommended footprint . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 27.
32 KHz crystal + QFN16 vs. VSOJ20 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 28.
SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com