Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

JC5330 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC5330
Description  Low dropout low power LDO CMOS voltage regulator circuit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC5330 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button JC5330 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5330 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
第 8 页 共 15 页
标准电路:
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基
础上设定参数。
■
使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF以上
输出电容器(CL): 2.2 µF 以上(钽电容器)或 10.0 µF 以上(铝电解电容器).
注意
一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认
在应用电路上不发生振荡。
■ 用语的说明
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT)
输出电压,输入电压*1,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度
为+2.0%。
*1. 因产品的不同而有所差异。
注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出
电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT}
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电
压的变化而产生的变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2)
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电
流的变化而产生的变化量。
5. 输入输出电压差(Vdrop)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输
出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com