Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP5356 Datasheet(PDF) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5356
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5356 Datasheet(HTML) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5356 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
16 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
图
8
USB-C 检测状态转换
12.3.2
USB-C PD
IP5386 集成 USB-C Power Delivery PD2.0、PD3.0、PPS 协议,集成物理层协议(PHY)、硬件双向
标记编解码(
BMC)模块。
IP5386 支持 PD2.0、PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。IP5386 最大支持 45W 功率输
出,输入支持
5V、9V、12V、15V、20V 电压档位,输出支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位。
例如:
当输出功率配置为
30W 时,输出广播能力 5V@3A、9V@3A、12V@2.5A 、15V@2A、20V@1.5A、
PPS 3.3V~16V@2A。
12.3.3 快充功能
IP5386 支持多种规格的快充协议:QC2.0、QC3.0、QC3+、FCP、AFC、SCP、Apple。
给
IP5386 充电不支持 QC2.0、QC3.0、QC3+协议,不支持外置快充协议芯片。
IP5386 给手机充电时,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类型。可支持 QC2.0、
QC3.0、QC3+、FCP、AFC、SCP 协议的手机,支持 Apple 2.4A 模式、BC1.2 普通 Android 手机 1A 模
式。
Apple 2.4A 模式时:DP=DM=2.7V。
BC1.2 模式时:DP 与 DM 短接。
在
BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时
将会断开
DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20kΩ 电阻到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于
0.325V 且小于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,就可以按照 QC2.0、QC3.0、QC3+需求



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com