Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP5356 Datasheet(PDF) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5356
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5356 Datasheet(HTML) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5356 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
19 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
⚫
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明灯。
⚫
超长按 10s 可复位整个系统。
12.7 快充状态指示
HLED 可指示当前快充状态,进入快充模式时,指示灯会自动亮起。
图
10
快充指示灯电路
12.8 电量计和电量显示
IP5386 内置电量计功能,可精准实现电池电量计算。
IP5386 支持 4 灯、2 灯、1 灯模式。
IP5386 支持 188 数码管显示电量。
12.8.1 电量计
IP5386 支持外部设置电池的初始化容量,利用电池端电流和时间的积分来管理电池的剩余容量。当电
池端电流检测
CSP2 和 CSN2 引脚采用 5mΩ 检测电阻时,可以精准显示当前电池的容量。同时 IP5386
支持电量从
0%到 100%一次不间断的充电过程自动校准当前电池的总容量,更合理地管理电池的实际容量。
IP5386 外部引脚设定电池初始容量公式:电池容量=R21*1.0 (mAH)。最小支持 2000mAH,最大支持
30000mAH,容量为单串电池的容量。
当
FCAP 引脚上电压小于 100mV 或者大于 2700mV 时,R21 电阻识别为短路或者开路状态,导致容
量初始化设置异常。
图
11
电池容量配置电路
HLED
FACP
容量
R21
5k
Ω
10k
Ω
15k
Ω
20k
Ω
R21
25k
Ω
5000mAH
10000mAH
15000mAH
20000mAH
25000mAH
注:表中电芯容量指单节电池的电芯容量
30k
Ω
30000mAH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com