Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LIS344ALH_0804 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # LIS344ALH_0804
Description  MEMS inertial sensor high performance 3-axis ±2/±6g ultracompact linear accelerometer
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS344ALH_0804 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS344ALH_0804 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
Content
LIS344ALH
2/19
Content
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Mechanical and electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
Sensing element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2
IC interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3
Factory calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1
Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2
Output response vs orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Typical performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Mechanical characteristics at 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.2
Mechanical characteristics derived from measurement in the -40 °C to +85
°C temperature range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3
Electrical characteristics at 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com