Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS3835EO Datasheet(PDF) 5 Page - Semicoa Semiconductor

Part # CS3835EO
Description  2X40W Class-D Audio Power Amplifier Circuit
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICOA [Semicoa Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicoa.com/
Logo SEMICOA - Semicoa Semiconductor

CS3835EO Datasheet(HTML) 5 Page - Semicoa Semiconductor

  CS3835EO Datasheet HTML 1Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 2Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 3Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 4Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 5Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 6Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 7Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 8Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 9Page - Semicoa Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
CS3835EO
版本:S-2022-07- 版本 V0.1
华 润 微 集 成 电 路 ( 无 锡 ) 有 限 公 司
第 5 页
w w w . c r m i c r o . c o m
4、电特性
4. 1、极限参数(注 1)
除非另有规定,T
amb=25℃
参 数 名 称
符 号
参 数 范 围
单 位
电源电压
VCC
-0.3~30
V
输入电压
LINP、LINN、RINP、RINN
-0.3~6.3
V
GVDD、PLIMIT
-0.3~GVDD+0.3
V
/SD、GAIN、TEST
-0.3~PVCC+0.3
V
工作环境温度
Tamb
-40~85
℃
工作温度
TJ
-40~150
℃
贮存温度
Tstg
-40~125
℃
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。电气参数定义了器件在工作
范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。
4. 2、推荐使用条件
参数名称
负载条件
符 号
推 荐 值
单 位
最小
典型
最大
电源电压
喇叭阻抗
≥6Ω
VCC
8
-
26
V
喇叭阻抗
≥4Ω
(最小阻抗
>3.6Ω)
8
-
22
注:超出上述使用条件电路仍可能正常工作,但不保证可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com