Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS3835EO Datasheet(PDF) 6 Page - Semicoa Semiconductor

Part # CS3835EO
Description  2X40W Class-D Audio Power Amplifier Circuit
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICOA [Semicoa Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicoa.com/
Logo SEMICOA - Semicoa Semiconductor

CS3835EO Datasheet(HTML) 6 Page - Semicoa Semiconductor

Back Button CS3835EO Datasheet HTML 2Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 3Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 4Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 5Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 6Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 7Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 8Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 9Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 10Page - Semicoa Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
CS3835EO
版本:S-2022-07- 版本 V0.1
华 润 微 集 成 电 路 ( 无 锡 ) 有 限 公 司
第 6 页
w w w . c r m i c r o . c o m
4. 3、电特性
除非另有规定,T
amb=25℃,输入 1kHz 正 弦 波 , 输 出 BTL, 不 外 加 散 热 器
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
规 范 值
单 位
最小
典型
最大
直流参数
静态电流
IDD
PVCC=12V,空载,
无滤波器
-
15
-
mA
待机电流
ISD
-
-
-
50
μA
工作电压
VCC
-
8
-
26
V
启动时间
TON
-
-
-
200
ms
翻转电平
(/SD)
VIH
进入工作状态
1.2
-
-
V
VIL
进入待机模式
-
-
0.8
交流参数
输出功率
(BTL×2)
PO
PVCC=24V,8Ω
BTL×2,THD=1%
-
28
-
W
PVCC=24V,8Ω
BTL×2,THD=10%
-
40
-
PVCC=20V,8Ω
BTL×2,THD=1%
-
20
-
PVCC=20V,8Ω
BTL×2,THD=10%
-
28
-
PVCC=12V,4Ω
BTL×2,THD=1%
-
13
-
PVCC=12V,4Ω
BTL×2,THD=10%
-
18
-
输出功率
(PBTL×1)
PO
PVCC=22V,4Ω
PBTL×1,THD=1%
-
50
-
W
PVCC=22V,4Ω
PBTL×1,THD=10%
-
67
-
18V,1W,1kHz,4Ω
-
0.06
-
12V,1W,1kHz,4Ω
-
0.05
-
增益
GAIN
26dB
-
25.5
-
dB
通道隔离度
CT
12V,26dB,1kHz,
Vo=1Vrms
-
-90
-
dB
纹波抑制比
KSVR
200mVPP,1kHz
-
-70
-
dB
底噪声
VN
PVCC=12V,A 加权
-
160
-
μV
过流保护点
IOC
-
-
7.5
-
A
温度保护点
TP
-
-
150
-
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com