Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LM4871 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LM4871
Description  Audio Power Amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LM4871 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LM4871 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LM4871 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
XPT4871
XPT4871
芯片功能说明
芯片功能说明
XPT4871 是一款桥式音频功率放大器。5V
工作电压时,最大驱动功率为
3W(LLP 封
装,
3
Ω BTL 负载,THD<10%),音频范围
内总谐波失真噪声小于
1 %( 20Hz ~
20KHz);
XPT4871 是一款桥式音频功率放大器。5V
工作电压时,最大驱动功率为
3W(LLP 封
装,
3
Ω BTL 负载,THD<10%),音频范围
内总谐波失真噪声小于
1 %( 20Hz ~
20KHz);
XPT4871 的应用电路简单,只需极少数外
围器件;
XPT4871 的应用电路简单,只需极少数外
围器件;
XPT4871 输出不需要外接耦合电容或上举
电容和缓冲网络。
XPT4871 输出不需要外接耦合电容或上举
电容和缓冲网络。
XPT4871 采用 MSOP、SOP、DIP、LLP 封
装,特别适合用于小音量、小体重的便携
系统中。
XPT4871 采用 MSOP、SOP、DIP、LLP 封
装,特别适合用于小音量、小体重的便携
系统中。
XPT4871 可以通过控制进入休眠模式,从
而减少功耗
;
XPT4871 可以通过控制进入休眠模式,从
而减少功耗
;
XPT4871 内部具有过热自动关断保护机制
XPT4871 内部具有过热自动关断保护机制
XPT4871 工作稳定,增益带宽积高达
2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外
围电阻可以调整放大器的电压增益,方便
应用。
XPT4871 工作稳定,增益带宽积高达
2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外
围电阻可以调整放大器的电压增益,方便
应用。
芯片功能主要特性
芯片功能主要特性
输出功率高(
THD+N<10%,1KHz 频率):
输出功率高(
THD+N<10%,1KHz 频率):
LLP 封装的为 3W(3Ω负载)和 2.5W(4Ω
负载)
LLP 封装的为 3W(3Ω负载)和 2.5W(4Ω
负载)
其他封装的为
1.5W(8Ω负载)
其他封装的为
1.5W(8Ω负载)
掉电模式漏电流小:
0.6uA(典型)
掉电模式漏电流小:
0.6uA(典型)
采用
MSOP,SO,LLP 和 DIP 封装
采用
MSOP,SO,LLP 和 DIP 封装
外部增益可调
外部增益可调
宽工作电压范围
2.0V—5.5V
宽工作电压范围
2.0V—5.5V
不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网
络
不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网
络
单位增益稳定
单位增益稳定
完全兼容
LM4861/LM4871
完全兼容
LM4861/LM4871
实物图:
实物图:
芯片的基本应用
·手提电脑
·台式电脑
·低压音响系统
XPT4871 典型应用电路


Similar Part No. - LM4871

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM4871 NSC-LM4871 Datasheet
243Kb / 8P
1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4871 NSC-LM4871 Datasheet
469Kb / 16P
3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Texas Instruments
LM4871 TI1-LM4871 Datasheet
1Mb / 23P
3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4871 TI2-LM4871 Datasheet
1Mb / 30P
LM4871 3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
REVISED MAY 2013
LM4871LD TI1-LM4871LD Datasheet
1Mb / 23P
3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
More results

Similar Description - LM4871

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TA7376P TOSHIBA-TA7376P Datasheet
303Kb / 7P
AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1943 FAIRCHILD-KSA1943 Datasheet
65Kb / 4P
Audio Power Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA7368 TOSHIBA-TA7368 Datasheet
381Kb / 10P
AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NEC
UPC1213C NEC-UPC1213C Datasheet
547Kb / 11P
AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3111 MITSUMI-MM3111 Datasheet
39Kb / 3P
Audio Power Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
FJP5200 FAIRCHILD-FJP5200 Datasheet
565Kb / 5P
Audio Power Amplifier
logo
SG Micro Corp
SGM4995 SGMICRO-SGM4995 Datasheet
312Kb / 11P
Audio Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
XPT9305 ETC2-XPT9305 Datasheet
210Kb / 7P
Audio Power Amplifier
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC6019 FUMAN-TC6019 Datasheet
1Mb / 20P
Audio power amplifier
logo
AiT Semiconductor Inc.
A2203 AITSEMI-A2203 Datasheet
833Kb / 12P
AUDIO AMPLIFIER 1.7 WATT AUDIO POWER AMPLIFIER
REV2.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com