Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WGD7120HC Datasheet(PDF) 10 Page - Whirlpool.

Part # WGD7120HC
Description  Whirlpool® Smart Capable Front Load Electric/Gas Dryer with AccuDry™ System, Steam Refresh Cycle - 7.4 cu. ft.
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD7120HC Datasheet(HTML) 10 Page - Whirlpool.

Back Button WGD7120HC Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes
de instalar y usar el electrodoméstico.
Requisitos eléctricos
Tipo de combustible
Eléctrica
Gas
Amperaje mínimo del circuito
30 A
15 A
Consumo de amperios máximo
26 A
6 A
Voltaje de funcionamiento
240 V CA únicamente
120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento
60 Hz
Dimensiones del producto
in (mín)
mm (mín)
in (máx)
mm (máx)
A
Altura (con patas)
423/4
1086
433/4
1111
B
Ancho
27
686
-
-
C
Altura superior (con patas)
395∕8
1006
405∕8
1031
D
Profundidad
297∕8
759
-
-
E
Altura de la ventilación lateral (pies mín.)
61/4
158
71/4
184
F
Ventilación lateral (desde la parte trasera)
103∕8
264
-
-
A
B
D
C
E
F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com