Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WGD7120HC Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WGD7120HC
Description  Whirlpool® Smart Capable Front Load Electric/Gas Dryer with AccuDry™ System, Steam Refresh Cycle - 7.4 cu. ft.
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD7120HC Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WGD7120HC Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD7120HC Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
W11412666B
08/20
DETAILED PLANNING DIMENSIONS
1"/0"*
(25 mm/0 mm)
*Espacios mínimos/recomendados
6"/0"*
(152 mm/0 mm)
14" max
(356 mm)
1"
18"
(25 mm)
(460 mm)
3"
(76 mm)
3"
(76 mm)
48 in
(310 cm2)
24 in
(155 cm2)
Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset
Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.
Ƀ
Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
Ƀ
Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
Ƀ
Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
Ƀ
Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la
puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
Ƀ
También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.
®
/TM ©2020 Whirlpool. All rights reserved.
Tous droits réservés.
Todos los derechos reservados.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com