Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

APS0229 Datasheet(PDF) 3 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

Part # APS0229
Description  Apple Lightning Female Connector Communication Protocol Decoding IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS0229 Datasheet(HTML) 3 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS0229 Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS0229 Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS0229 Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS0229 Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS0229 Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
3 / 5
3、电气特性(除特别说明,VDD=5.0V,GND=0V,Ta=25℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
VDD
─
1.8
5
5.5
V
工作电流
IDD
VDD=5V,无负载状态下
─
500
─
uA
内置晶振频率
FOSC
─
3.8
4.0
4.2
MHz
七、应用参考电路图
注意:
(1)、以下为参考电路,实际应用根据负载的上电曲线,决定是否加 MOS。
(2)、不加 MOS 电路应用。
a、如果负载电路上电有一定斜率,接后级的负载实测验证后不加 MOS 能工作,可以不加 MOS。
b、比如 TP4054、TP4055、TP4056、TP4057 等线性充电管理 IC 一般情况下可以不加 MOS。
(3)、加 MOS 电路应用。
a、如果负载电路上电曲线上升沿陡峭,需要加 MOS。否则后级的负载电路会把 Lightnin 母座 5V 电压拉低(认证信号未
握手成功前,Lightnin 母座 5V 电压的电流很小),拉低后导致芯片不能通信。加了 MOS,芯片会延时打开 MOS,避免
后级的负载电路把 Lightnin 母座 5V 电压拉低。
b、如果使用英集芯的电源管理充电芯片,绝大部分型号需要加 MOS,还需在 P-MOS 的 Gate 和 Source 加 105 电容。
1、不加 MOS 应用参考电路图
2、加 MOS 应用参考电路图



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com