Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CW1053ALAS Datasheet(PDF) 10 Page - CellWise Microelectronics

Part # CW1053ALAS
Description  5-Cell Battery Protection IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELLWISE [CellWise Microelectronics]
Direct Link  http://en.cellwise-semi.com/
Logo CELLWISE - CellWise Microelectronics

CW1053ALAS Datasheet(HTML) 10 Page - CellWise Microelectronics

Back Button CW1053ALAS Datasheet HTML 6Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 7Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 8Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 9Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 10Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 11Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 12Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 13Page - CellWise Microelectronics CW1053ALAS Datasheet HTML 14Page - CellWise Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
CW1053
10
© 2015-2021 Cellwise Microelectronics
延迟时间设置
延迟时间是指
CW1053 从检测到电压达到设定的保护阈值至 CW1053 驱动 CO 或 DO 端子输出高低电
平的时间。
CW1053 的过流 1 和过流 2 保护可以通过外部电容来设置延迟时间。
温度保护
NTC 电阻的阻值会随着温度的变化而变化,若 RCOT(或 RDOT)端子检测到的电压达到内部比较阈
值,且维持
TCOT(或 TDOT)时间,充电(或放电)过温保护触发。
充电过温保护后,充电
MOSFET 关断,放电 MOSFET 打开;放电过温保护后,放电 MOSFET 关断。
当温度下降,幅值超过充电(或放电)过温解除迟滞温度
TCOTR(或 TDOTR),且时间达到充电(或放
电)过温解除延时
TCORT(或 TDOTR)后,过温保护解除。
放电过温保护解除时,拥有负载检测功能,若检测到负载存在,放电
MOSFET 会维持关断状态,直至
外部负载解除。
过温阈值设置步骤
1. 选择 NTC 电阻;
2. 确定充电过温保护阈值,如:50°C;
3. 根据 NTC 电阻的曲线图,找到 50°C 对应的电阻值,如 3.5k
Ω;
4. 使用 10 倍阻值的正常电阻连接至 RCOT 端子,即 35kΩ;
5. 放电过温保护设置使用相同的方法,但电阻需连接至 RDOT 端子;
6. 详细电路请参考应用电路,通过选择电阻来设定合适的保护温度
CW1053 使用一个 NTC 来达到不同的充电过温和放电过温阈值设定,但此电路只能应用于充放电异口
的设计。如果充放电同口,充电过温和放电过温使用一个温度阈值。
CW1053 可选低温保护。
低温保护只针对充电,在
RCOT 端子进行设置,设置方式请咨询赛微 FAE 获得更多支持。
断线保护
CW1053 包含断线检测和保护功能。正常状态下,电池包中任意一节电池的检测线断开,且维持超过
断线检测延时(
TOW),DO 端子输出低电平关断放电 MOSFET,CO 端子输出高阻态,关断充电 MOSFET,
CW1053 进入断线保护状态。
检测线重新连接,并维持超过断线回复延时(
TOWR),断线保护状态解除。断线保护状态解除时,拥
有负载检测功能,如果检测到负载存在,
CO 和 DO 端子的 MOSFET 会维持关断状态,直至外部负载解除。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com