Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LIS302DL Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # LIS302DL
Description  MEMS motion sensor 3-axis - ±2g/±8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS302DL Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LIS302DL_07 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LIS302DL_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
LIS302DL
List of figures
7/42
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.
SPI slave timing diagram (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
I2C slave timing diagram (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.
LIS302DL electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 6.
Read and write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 7.
SPI Read protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 8.
Multiple bytes SPI Read protocol (2 bytes example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 9.
SPI Write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 10.
Multiple bytes SPI Write protocol (2 bytes example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 11.
SPI Read protocol in 3-wires mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 12.
X axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 13.
X axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 14.
Y axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 15.
Y axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 16.
Z axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 17.
Z axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 18.
X axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 19.
X axis Sensitivity change vs temperature at 2.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 20.
Y axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 21.
Y axis sensitivity change Vs temperature at 2.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 22.
Z axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 23.
Z axis sensitivity change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 24.
Current consumption in normal mode at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 25.
Current consumption in power down mode at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 26.
LGA 14: Mechanical data and package dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com