Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AC03 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # AC03
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AC03 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  AC03 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AC03 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
I/SEC/AC03-001/D/02/07/2007
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 50%
à l'action ( rebonds inclus ) / Operate time ( bounces included )
0,5 ms
au relâchement / Release time
0,1 ms
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S P
P H
H Y
Y S
S IIQ
Q U
U E
E S
S // P
P H
H Y
Y S
S IIC
C A
A L
L D
D A
A T
T A
A S
S
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Ruthénium
Sorties dorées, non étamées / Gold plated leads ( no tinned )
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 60 à + 125
°C
Température de stockage / Storage temperature
- 70 à + 125
°C
Chocs ( 1/2 onde - 11 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
30 g
Vibrations ( de 30 à 2300 Hz ) / Vibrations
20 g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
109
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIQ
Q U
U E
E S
S // M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIC
C A
A L
L
D
D A
A T
T A
A S
S
Bobine de test / Test coil : R = 580
Ω
"ST ."
Nombre de spires / turns : 5 000
Référence ( Plage standard d'Ampères Tours de fermeture ) / Reference ( standard pull-in value )
AC031035 ( de 10 à 35 ATf / from 10 up to 35 AT )
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us
Différentielle : ATO
Drop out value
D
≥ 0,5
ATF
Pull in value
Durée de vie ( charges résistives ) / Life expectancy
5 V = ; 10 mA
> 5 . 106
24 V = ; 250 mA
> 1 . 105



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com