Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SKL20120 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SKL20120
Description  Solid State Relay for printed circuit board
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SKL20120 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SKL20120 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SKL20120 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SKL20120 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SKL20120
8-32VDC control
16A*/ 230VAC output
Charge
/ Load
Ph
N
Charge
/ Load
Ph
N
Ou / Or
VDR on
the PCB
VDR on
the PCB
SSR
SSR
SK model
SK model
All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Application typique/Typical application
• Range for printed circuit board for mounting on an external heatsink.
• DCB technology ( Direct Copper Bonding)
• Zero-cross AC Output.
• Power element size : 16A.
• Gamme pour circuit imprimé pour montage
sur dissipateur thermique.
• Technologie DCB ( Direct Copper Bonding)
• Sortie AC synchrone.
• Calibre élément de puissance : 16A
page 1 / 3 F/GB
S/MOD/SKL20120/C/18/02/2005
Relais Statique pour circuit imprimé
Solid State Relay for printed circuit board
Caractéristiques générales / General characteristics
Paramètres / Parameters
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Poids/Weight
15
g
Température de stockage / Storage temperature
-40/+120
°C
Température de fonctionnement / Operating temperature
-40/+80
°C
celduc
r
e
l
a
i
s
Ces produits sont disponibles avec d'autres tailles de thyristors : 25A , 50A/1800A2s et
75A/5000A2s pour de très hautes performances.
These products are available with other sizes thyristors: 16A , 25A ,50A/1800A2s and
75A /5000A2s for high performances.
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
DC
Paramètres / Parameters
Symbol
Min
Nom
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
8
24
32
V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom )
Ic
3,5
13,5
18
mA
Tension de relachement/Release voltage
Uc off
1
V
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
1640
Ω
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Tension assignée Isolement/Rated impulse voltage
Uimp
4 000
V
Isolement entrée-sortie / Input-output isolation
U
4000
VRMS
Isolement E-S/semelle/ I-O/ case insulation
U
3300
VRMS
4
8
12
16
20
24
28
0
Uc (V)
6
10
14
18
22
26
30
232
0
3
6
9
12
15
18
21
fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic
* : Limité par le radiateur :
15A@40
°C avec WF032000
limited by the heatsink :
15A@40
°C with WF032000
1 ~
2 ~
3 +
4 -
Rc
Uc
Ic
Hot surface : 37,6
7,83
5,08
12,7
43,6
10,16
6,3
1,7±0,15
2,54
0,3
Ø1
7,83
1,7 ±0,15
Top view
Trou / Hole Ø 1,6
43
2
1
Tolerances : ±0,2mm


Similar Part No. - SKL20120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SKL20220 CELDUC-SKL20220 Datasheet
377Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20240 CELDUC-SKL20240 Datasheet
476Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20241 CELDUC-SKL20241 Datasheet
483Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20520 CELDUC-SKL20520 Datasheet
479Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20540 CELDUC-SKL20540 Datasheet
480Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
More results

Similar Description - SKL20120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SKA20460 CELDUC-SKA20460 Datasheet
89Kb / 3P
SOLID STATE RELAY FOR PRINTED CIRCUIT BOARD
SKH10521 CELDUC-SKH10521 Datasheet
183Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKH20120 CELDUC-SKH20120 Datasheet
274Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL10121 CELDUC-SKL10121 Datasheet
209Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL10520 CELDUC-SKL10520 Datasheet
480Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL15240 CELDUC-SKL15240 Datasheet
168Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20220 CELDUC-SKL20220 Datasheet
377Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20241 CELDUC-SKL20241 Datasheet
483Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20520 CELDUC-SKL20520 Datasheet
479Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
SKL20740 CELDUC-SKL20740 Datasheet
524Kb / 3P
Solid State Relay for printed circuit board
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com