Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SLD03210 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SLD03210
Description  DC SLIM Solid State Relay
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SLD03210 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SLD03210 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SLD03210 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SLD03210 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
Tambient(°C)
Surge current Itsm (Apeak) = f(t)
1
10
1
0,1
0,01
0
5
10
15
20
25
0
t(s)
Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif /
Non repetitive surge current
Fig. 2 : Courant en fonction de la température ambiante /
Load current vs. ambient temperature characteristics
page 2 / 3 F/GB
S/MOD/SLD0x210/C/16/04/2003
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ul
48
V
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Ulmin-max
0-60
V
Courant nominal DC12/ DC12 nominal current
( see Fig. 2 )
Il DC12
2,5
A
Courant nominal DC13/ DC13 nominal current
( see Fig. 2 )
Il DC13
2,5
A
Courant nominal DC6/ DC-6 nominal current (Lamps)
( see Fig. 2 &3)
Il DC-6
2,5
A
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=1s (Fig. 3)
Il pulse
6A
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Il nom,
Vd
0,4V@2A
V
Résistance de sortie à l'état on / Static output on-resistance
Uc nom , Il=2A
R on max
200
m
Ω
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ul=24V
Ilk max
<1
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ilmin
1
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC
ton max
50
µs
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC
toff max
600
µs
Frequence max de commutation / Operating switching frequency
Uc nom DC
fs
100 (*)
Hz
Transil de protection contre les surtension/Transient voltage suppressor
oui/ yes
-Tension d'ecrêtage/ Breakdown voltage
@1mA
Ubr min
-
V
-Puissance maximum / Peak power dissipation
Pulse 10/1000
µs
Pr
600
W
-Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)
Up max
60
V
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level
IEC 1000-4-4 (bursts)
1kV criterion A /4kV criterion B
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level
IEC 1000-4-5 (shocks)
Control :0,5kV crit. A
Output 1kV crit. A
Précautions :
* Dans le cas de plusieurs modules côte à côte, prévoir un
dérating en courant.
* Sur charges inductives prevoir une diode de roue libre (ou
écrêteur de surtension ).
Cautions :
* In case of many SSRs side by side , take a derating current
in to account .
* On inductive loads put a free-wheeling diode (or clamp ).
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
(*) : Fréquence de commutation : A des fréquences élevées, les pertes en commutation peuvent entraîner un échauffement
du relais plus important. Il faut donc limiter un peu le courant. A faible courant, les limites en fréquence correspondent aux
temps de commutation et la fréquence de commutation peut être beaucoup plus importante.
(*) : Operating frequency : With high frequency operating, turn ON and turn OFF commutation can increase the tempera-
ture of the SSR. So, with high frequency operating, it is necessary to limit a little bit the current. With low current, the fre-
quency limit is given by the turn ON and turn OFF time, that means high frequency operating is possible.



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com