Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SLD03210 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

Part # SLD03210
Description  DC SLIM Solid State Relay
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SLD03210 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SLD03210 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SLD03210 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SLD03210 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
page 3 / 3 F/GB
S/MOD/SLD0x210/B/08/11/2002
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Fonctionnement sur charge Inductive
Application on Inductive load
Application type : Typical application :
Electovanne / Valve
b) Utilisation de la protection interne au relais (Dz)
Using internal voltage protection of the relay ( Dz)
b) Utilisation sur réseau 24VDC avec protection sur la charge
Using on 24VDC with protection on the load
SLD
+48VDC
0VDC
DRL
Dz
Une diode de roue libre sur la charge protège correctement le
relais mais augmente le temps d'ouverture de la charge.
La diode de protection interne au relais peut être utilisée dans la
limite de sa puissance dissipée, ce qui limite la fréquence de
commutation :
F max = 0,6/LI2 ( L= inductance de la charge ; I = courant de charge)
A free wheel diode protect the relay, but the turn OFF time
increases.
The internal voltage protection of the relay can be used but the
switching frequency must be adapted to the max power dissipa-
tion of the internal protection :
F max = 0,6/LI2 ( L= inductance of the load ; I = load current)
SLD
+24VDC
0VDC
Protection typique sur ce type de charge.
Ce type de protection permet une vitesse de commutation élevée,
mais nécessite l'emploi d'un relais avec une tension supérieure.
Exemple : utilisation d'un relais 48V sur réseau 24VDC.
Typical protection on this type of load :
With this type of protection, the turn OFF time can be fast, but it
is necessary to use a relay with a higher voltage.
Example : using a 48VDC relay on 24VDC mains
48VDC



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com