Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SW961230 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SW961230
Description  INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SW961230 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SW961230 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PPP
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
page 1 /5 F/GB
S/MOT/SW961230/A/16/03/2000
celduc
r
e
l
a
i
s
Le relais SW961230 est étudié pour démarrer et inverser le sens de rotation de mo-
teurs triphasés asynchrones , avec la commutation de 2 phases uniquement ( 4 com-
mutateurs : 2 legs) . Le produit avec dissipateur intégré , directement montable sur
rail DIN avec un calibre des thyristors de 50ARMS , permet de contrôler un mo-
teur avec un courant nominal de 8,5 à 10ARMS soit 4kWatts sous 400VAC , en te-
nant compte des courants de démarrage et d'inversion. Ces produits sont réalisés
avec des composants haute immunité , sans relais REED ( tout électronique) , avec
toutes les protections : RC , VDR,... mais aussi intervérouillage , temporisation en-
tre chaque inversion,... Ces relais sont équipés de thyristors 1600V.
The relay SW961230 is designed for controlling and inverting the direction of a
three-phase motors without direct third leg ( two legs). With integrated heatsink
and directly mounting on a DIN rail , this product
with maximum current of
semiconductors of 50 Amps. rms , can drive a motor with a current rating of 8,5
up to 10 Amps.rms (or approximately 4kW under 400 V), taking the starting and re-
versing current into account. These products are designed with very high immunity
components , without REED switches (only composed of solid state components) ,
with all protections : RC , VDR ,..... temporisation ,........., and 1600Volt peak vol-
tage components.
Internal block diagram :
1L1
3L2
2T1
4T2
Reverse
Insulation
(photo-
couplers)
0 V
Control
logic
Forward
-A2/B2
+A1
+B1
5L3
6T3
RC -VDR
protection
25
83
M3~
Reverse
celduc
Solid State
2T1
4T2
6T3
1L1
3L2
5L3
France
EN60947-1
24-500VAC
With suitable heatsink
See instruction sheet
SW9
8,5A AC53a (EN60947-1)
Forward
5L3
6T3
1L1
3L2
2T1
4T2
Motor Reverser
3x 400VAC
INVERSEURS DE SENS DE ROTATION
MOTOR REVERSER ( Ready to use)
SW961230
3x400VAC 4KW
Boitier IP20
IP20 housing


Similar Part No. - SW961230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SW960330 CELDUC-SW960330 Datasheet
177Kb / 5P
INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
More results

Similar Description - SW961230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SG900200 CELDUC-SG900200 Datasheet
137Kb / 4P
MOTOR REVERSER
SG969100 CELDUC-SG969100 Datasheet
186Kb / 5P
MOTOR REVERSER
SW960330 CELDUC-SW960330 Datasheet
177Kb / 5P
INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com