Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SWT862030 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SWT862030
Description  Three Phase Solid State Relays
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SWT862030 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SWT862030 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SWT862030 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SWT862030 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ue
400
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
( 480Vrms + 10% )
Uemax
530
V rms
Tension crête / Peak voltage
Up
1200
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
12
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ie nom
Ua
10
V
Courant nominal AC-51 non permanent/ AC-51 no permanent nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-51
95
A rms
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current @25
°C
( see Fig. 2 )
Ie AC-51
3x32
A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-53
24
A rms
Puissance max (moteur triphasé) Max 3 pole motor power (400 VAC)
Pn
11
kW
Puissance max (moteur triphasé) 3 pole motor power(400VAC)/EN60947-2
Pn
7,5
kW
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
1500
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Ie nom
Vd
1,4
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ue, 50Hz
Ilk
2,5
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ie min
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC ,f=50Hz
ton max
10
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC ,f=50Hz
toff max
10
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
10-400
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t
11000
A
2s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-4 (burst)
4kV criterion A
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-5(schocks)
2kV crit.A
Conformité / Conformity
EN60947-4-x
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation
galvanique entre le réseau et la charge.
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insu-
lation between the load and the mains.
S/TRI/SWT862030/B/12/06/2001
Surge current Itsm (A peak) = f(t)
for models with Itsm =1500A
1
10
1
0,1
0,01
0
500
1000
1500
0
t (s)
Fig.3 Courbes de surcharge de courant /
Overload current curves
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied for the determination of the protection.
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70
°C). La répétition de ces
surcharges de courant diminue la durée de vie du
Relais.
Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70
°C. The repetition of the surge cur-
rent decrease the lifetime SSR's .
No repetitive Itsm (Apeak)=f(t) without voltage reapplied
Repetitive Itsm (Apeak)=f(t)
with voltage reapplied for initial Tj =70
°C
Caractéristiques thermiques /
thermal curves :
0
510 15 20 25 30 35 40 45 50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
RMS load current (A)
Full on -state
70% duty cycle
50% duty cycle
30% duty cycle
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
Ambient temperature (°C)
heatsink max =100°C
heatsink max = 80°C
in compliance
with EN60947-1
page 2 / 3 F/GB
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com