Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

28675 Datasheet(PDF) 7 Page - Mallory performance club

Part # 28675
Description  IGNITION COILS AND MARK II IGNITION COILS
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MALLORY [Mallory performance club]
Direct Link  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club

28675 Datasheet(HTML) 7 Page - Mallory performance club

Back Button 28675 Datasheet HTML 3Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 4Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 5Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 6Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 7Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 8Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 9Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 10Page - Mallory performance club 28675 Datasheet HTML 11Page - Mallory performance club Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
3
PLATINOS SIMPLES O DOBLES
+
–
+
–
+
–
(USE ESTE DIAGRAMA PARA EL CABLEADO DE
LA BOBINA DE ENCENDIDO VOLTMASTER MARK II)
®
TODOS LOS OTROS CABLES ORIGINALMENTE
CONECTADOS AL TERMINAL (+) DE LA BOBINA
RESISTENCIA DE BALASTO MALLORY,
NO. DE PIEZA 700
12V/INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO RESISTENCIA DE BALASTO DEL ENCENDIDO DE FÁBRICA,
CABLE DE RESISTENCIA FIBROSO FLEXIBLE,
O RESISTENCIA DE BALASTO MALLORY,
NO. DE PIEZA 700
A LOS PLATINOS DEL DISTRIBUIDOR
A LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR
CABLE DE SUPRESIÓN
RESISTENCIA DE BALASTO DEL ENCENDIDO DE FÁBRICA,
CABLE DE RESISTENCIA FIBROSO FLEXIBLE, O
RESISTENCIA DE BALASTO MALLORY, NO. DE PIEZA 700
12V/INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO
BRIDA DEL CABLE DEL
DISTRIBUIDOR, NO. DE PIEZA 29349
ENCENDIDO ELECTRÓNICO MALLORY
ENCENDIDO ELECTRÓNICO UNILITE ,
ENCENDIDO MAGNÉTICO SIN INTERRUPTOR Y
ENCENDIDO CON ADELANTO ELECTRÓNICO
®
CONECTOR HEMBRA
DEL ENCENDIDO
CONEXIÓN A
TIERRA AL
MOTOR O
AL CHASIS
MARRÓN
ROJO
VERDE
A LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR
CABLE DE SUPRESIÓN
ENCENDIDO MOTORCRAFT/DURASPARK
FORD, LINCOLN, MERCURY,
AMC Y JEEP
CONECTOR DE FÁBRICA DE LA BOBINA
(ORIGINALMENTE CONECTADO A LA BOBINA)
A LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR
CABLE DE SUPRESIÓN
NOTA: CON ESTE SISTEMA DE ENCENDIDO NO USE LA RESISTENCIA DE
BALASTO DEL ENCENDIDO QUE VIENE CON LA BOBINA PROMASTER.®
y
x
FORD,
ROJO/
VERDE CLARO
VERDE OSCURO/
AMARILLO, O
VERDE CLARO/
ROJO
LINCOLN
Y MERCURY
AMC
Y JEEP
AMARILLO
VERDE OSCURO
y
x
ENCENDIDO ELECTRÓNICO CHRYSLER
CABLES DE FÁBRICA
(ORIGINALMENTE CONECTADOS A LA BOBINA)
+
–
MARRÓN
NEGRO/AMARILLO
A LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR
CABLE DE SUPRESIÓN
NOTA: CON ESTE SISTEMA DE ENCENDIDO NO USE LA RESISTENCIA DE
BALASTO DEL ENCENDIDO QUE VIENE CON LA BOBINA PROMASTER.®
NOTA: SI SU VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON UN CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO HYFIRE
U OTRO CONTROL DE ENCENDIDO SIMILAR
QUE HAYA APARECIDO EN EL MERCADO POSTERIORMENTE, USE LAS RESISTENCIAS DE BALASTO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CABLEADO QUE
SE INDIQUEN EN LAS INSTRUCCIONES DEL RESPECTIVO CONTROL DE ENCENDIDO.
®
NOTA: SI SU VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON UN CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO HYFIRE U OTRO CONTROL DE ENCENDIDO SIMILAR QUE HAYA
APARECIDO EN EL MERCADO POSTERIORMENTE, USE LAS RESISTENCIAS DE BALASTO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CABLEADO QUE SE INDIQUEN EN
LAS INSTRUCCIONES DEL RESPECTIVO CONTROL DE ENCENDIDO.
ENCENDIDO CON INTERRUPTOR DE PLATINOS
TODOS LOS OTROS CABLES ORIGINALMENTE
CONECTADOS AL TERMINAL (+) DE LA BOBINA
®



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com