Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

3513 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 3513
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3513 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  3513 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3513 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Reg.-Nr. 6937
®
3513
3513-2
*e
*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage
*b Farbkennzeichnung:
3513(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu
color marking:
3513(-...) (M12)S02 grün/green/vert
marque en couleur:
3513(-...) (M12)S03 braun/brown/marron
*c K = Kodierung (wahlweise)
K = keying (alternatively)
K = codage (au choix)
V = Verrastung
V = lock
V = verrouillage
*d Leiterplattenbeispiel
example for printed circuit board
exemple de carte imprimée
*e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)
chaining of the component parts (state of delivery)
composants en bande (état de livraison)
RAST-2.5-Steckverbinder für direktes Stecken, in Schneid-
klemmtechnik (SKT), mit Verrastung auf der Leiterplatte
durch seitliche Rasthaken, mit Kodiersteg
Kontaktraster 5,0 mm
3513: für Einzelleiter
3513-1: für Rasterstegleitung, busfähig
3513-2: für Rasterstegleitung
1. Temperaturbereich
-40 °C/+130 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3513(-...) (S0...)
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3513(-...) M12(S0...)1
PA, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, feuerverzinnt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 0,5 N
Haltekraft/Verrastung3
Kontaktierung mit
Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt 3513(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Querschnitt 3513(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7-drähtig)
Querschnitt 3513(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Querschnitt 3513(-...) (M12)S03
Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht
Isolationsdurchmesser
≤ 1,6 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 20 °C)
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
4 A bei T
U
60 °C
2 A bei T
U 100 °C
Bemessungsspannung4
250 V AC
Isolierstoffgruppe4
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 3,0 mm
Luftstrecke
≥ 3,0 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
3
gemessen mit einer polierten Stahllehre, Nennmaß 1,5 mm
4
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3513
3513-1
3513-2
X
XX
3513
3513-1
3513-2
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm


Similar Part No. - 3513

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
3513 LINER-3513 Datasheet
261Kb / 20P
2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT-LCD Panels
logo
Unisonic Technologies
3513 UTC-3513 Datasheet
272Kb / 12P
PC POWER SUPPLY SUPERVISOR
3513 UTC-3513 Datasheet
351Kb / 11P
PC POWER SUPPLY SUPERVISOR
logo
List of Unclassifed Man...
3513 ETC2-3513 Datasheet
115Kb / 1P
.250 (6.4) DIAMETER FUSE CLIPS
logo
Lumberg
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
517Kb / 4P
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 3513

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com