Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

3513 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 3513
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3513 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3513 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3513 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displace-
ment technology (IDT), with locking on printed circuit
board by means of lateral locking hooks, with keying rib
contact pitch 5.0 mm
3513: for individual conductors
3513-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3513-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3513(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3513(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, hot-dip tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Retaining force/lock3
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3513(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3513(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3513(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3513(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage4
250 V AC
Material group4
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.0 mm
Clearance
≥ 3.0 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm
4
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie de
déplacement d’isolant, avec verrouillage sur carte imprimée
par crochets de verrouillage latéraux, avec cloison de codage
pas des contacts 5,0 mm
3513: pour conducteurs individuels
3513-1: pour câble plat, pour transistion
3513-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3513(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3513(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé à chaud
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Force de rétention/verrouillage3
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3513(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3513(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3513(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3513(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 100 °C
Tension assignée4
250 V AC
Groupe de matériau4
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,0 mm
Ligne de fuite
≥ 3,0 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
mesurée avec un gabarit de mesure d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
4
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3513
3513-1
3513-2
3513
3513-1
3513-2
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
E (mm)
3513 02
3513-1 02
3513-2 02
2
3600
5,0
8,5
8,6
8,5
3513 03
3513-1 03
3513-2 03
3
2250
10,0
13,5
13,6
13,5
3513 04
3513-1 04
3513-2 04
4
1800
15,0
18,5
18,6
18,5
3513 05
3513-1 05
3513-2 05
5
1350
20,0
23,5
23,6
23,5
3513 06
3513-2 06
6
900
25,0
28,5
28,6
28,5
3513 07
3513-2 07
7
900
30,0
33,5
33,6
33,5
3513 08
3513-2 08
8
900
35,0
38,5
38,6
38,5
3513 09
3513-2 09
9
450
40,0
43,5
43,6
43,5
3513 10
3513-2 10
10
450
45,0
48,5
48,6
48,5
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com