Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

354512 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 354512
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

354512 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  354512 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 354512 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
3545
RAST-2.5-Einbaustiftleiste, in Schneidklemmtechnik (SKT),
mit Verriegelungslasche
Kontaktraster 2,5 mm
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3545(-1) (S01)
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3545(-1) M13(S01)1
PA 6.6 GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Steckverbindern 3521, 3521-2, Steck-
verbindern nach RAST-2,5-Standard
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt 3545 (M13)
0,22–0,38 mm2
Querschnitt 3545 (M13)S01
0,34 mm2 (7-drähtig)
Querschnitt 3545-1 (M13)S01
0,50 mm2
Isolationsdurchmesser
3545 (M13), 3545 (M13)S01
≤ 1,65 mm
Isolationsdurchmesser
3545-1 (M13)S01
≤ 2,20 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 20 °C)
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
4 A bei T
U
60 °C
2 A bei T
U 120 °C
Bemessungsspannung2
32 V AC
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 0,53 mm
Luftstrecke
≥ 0,53 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1
(GWT 750 °C ohne Flamme)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steck-
verbinder
3545-1
*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage
*b Kodierung
keying
codage
*c Farbkennzeichnung blau bei 3545(-1) (M13)S01
blue color marking of 3545(-1) (M13)S01
marque en couleur bleue sur 3545(-1) (M13)S01
*d Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
*d
Reg.-Nr. B339
®
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm


Similar Part No. - 354512

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
354512 LUMBERG-354512 Datasheet
625Kb / 3P
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 354512

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com