Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

354512 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 354512
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

354512 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  354512 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 354512 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3545
3545
RAST 2.5 chassis pin header, insulation displacement tech-
nology (IDT), with locking latch
contact pitch 2.5 mm
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body 3545(-1) (S01)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3545(-1) M13(S01)1 PA 6.6 GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 3521, 3521-2,
connectors acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3545 (M13)
0.22–0.38 mm2
Section 3545 (M13)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3545-1 (M13)S01
0.50 mm2
Insulation diameter
3545 (M13), 3545 (M13)S01
≤ 1.65 mm
Insulation diameter
3545-1 (M13)S01
≤ 2.20 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 120 °C
Rated voltage2
32 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 con-
nector
Réglette à broches châssis RAST 2.5, technologie de déplace-
ment d’isolant, avec languette de verrouillage
pas des contacts 2,5 mm
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3545(-1) (S01)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3545(-1) M13(S01)1
PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 3521, 3521-2,
connecteurs suivant standard RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3545 (M13)
0,22–0,38 mm2
Section 3545 (M13)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3545-1 (M13)S01
0,50 mm2
Diamètre d’isolement
3545 (M13), 3545 (M13)S01
≤ 1,65 mm
Diamètre d’isolement
3545-1 (M13)S01
≤ 2,20 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée2
32 V AC
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5
3545-1
3545-1
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
3545 02
2
500
2,5
7,6
17,4
15,0
3545 03
3
500
5,0
10,1
19,9
17,5
3545 04
4
500
7,5
12,6
22,4
20,0
3545 05
5
500
10,0
15,1
24,9
22,5
3545 06
6
500
12,5
17,6
27,4
25,0
3545 07
7
500
15,0
20,1
29,9
27,5
3545 08
8
500
17,5
22,6
32,4
30,0
3545 09
9
500
20,0
25,1
34,9
32,5
3545 10
10
500
22,5
27,6
37,4
35,0
3545 11
11
500
25,0
30,1
39,9
37,5
3545 12
12
500
27,5
32,6
42,4
40,0
3545-1 02
2
500
2,5
7,6
17,4
15,0
3545-1 03
3
500
5,0
10,1
19,9
17,5
3545-1 04
4
500
7,5
12,6
22,4
20,0
3545-1 05
5
500
10,0
15,1
24,9
22,5
3545-1 06
6
500
12,5
17,6
27,4
25,0
3545-1 07
7
500
15,0
20,1
29,9
27,5
3545-1 08
8
500
17,5
22,6
32,4
30,0
3545-1 09
9
500
20,0
25,1
34,9
32,5
3545-1 10
10
500
22,5
27,6
37,4
35,0
3545-1 11
11
500
25,0
30,1
39,9
37,5
3545-1 12
12
500
27,5
32,6
42,4
40,0
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton – Verpackung im Stangenmagazin auf Anfrage
Packaging: in bulk, in a cardboard box – packaging in a bar stock carrier on demand
Emballage: en vrac, dans un carton – emballage en râtelier à barre sur demande
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com