Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

382005 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 382005
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

382005 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  382005 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 382005 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
®
Multimodul™-Steckverbinder für indirektes Stecken, in
Schneidklemmtechnik (SKT), mit Isolationscrimp als Zug-
entlastung
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3820 ... 00
PBT GF, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3820 ... 301
PA GF, V0 nach UL 94
(> 10-polig in PA in Vorbereitung)
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 0,5 N
Kontaktierung mit
Stiftleisten 385..., 8385
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt Massivleiter 3820
0,2 mm2
Querschnitt Litzenleiter 3820
0,22 mm2
Querschnitt 3821 (auf Anfrage)
0,34 mm2
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 25 °C)
Bemessungsstrom
3 A
Bemessungsspannung3
200 V AC bei Verschmutzungsgrad 2
63 V AC bei Verschmutzungsgrad 3
Isolierstoffgruppe 3820 ... 003
IIIa (CTI
≥ 175)
Isolierstoffgruppe 3820 ... 303
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 2,0 mm
Luftstrecke
≥ 2,0 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 0,65 mm
3
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3820
3821
*a Farbkodierstreifen
colour keying strip
bande de codage en couleur
*b Kodiernase
keying nose
ergot de codage
*c Führungsrippe
guide rib
nervure de guidage
*d Markierung Kontakt 1
marking contact 1
marquage contact 1
*e Lieferung auf Haltestreifen
delivery on holding strap
livraison à barrette de maintien
*f keine Kontaktfeder zwischen den Verbindern
no contact spring between connectors
pas de ressort de contact entre connecteurs
www.lumberg.com
11/2009
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 382005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
382005 LUMBERG-382005 Datasheet
592Kb / 3P
Multimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 382005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
110Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com