Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

382005 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 382005
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

382005 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  382005 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 382005 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm
Multimodul™ connector for indirect mating, insulation dis-
placement technology (IDT), with insulator crimp as strain
relief
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body 3820 ... 00
PBT GF, V0 according to UL 94
Insulating body 3820 ... 301
PA GF, V0 according to UL 94
(> 10 poles in PA under preparation)
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4,0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0,5 N
Mating with
pin headers 385..., 8385
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section solid wire 3820
0.2 mm2
Section stranded wire 3820
0.22 mm2
Section 3821 (on request)
0.34 mm2
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
3 A
Rated voltage3
200 V AC at pollution degree 2
63 V AC at pollution degree 3
Material group 3820 ... 003
IIIa (CTI
≥ 175)
Material group 3820 ... 303
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 2.0 mm
Clearance
≥ 2.0 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.65 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur Multimodul™ pour enfichage indirect, techno-
logie de déplacement d’isolant, avec sertissage de l’isole-
ment anti-traction
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3820 ... 00
PBT GF, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3820 ... 301
PA GF, V0 suivant UL 94
(> 10 pôles en PA en preparation)
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
réglettes à broches 385..., 8385
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section fil monobrin 3820
0,2 mm2
Section fil multibrin 3820
0,22 mm2
Section 3821 (sur demande)
0,34 mm2
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
3 A
Tension assignée3
200 V AC à degré de pollution 2
63 V AC à degré de pollution 3
Groupe de matérau 3820 ... 003
IIIa (CTI
≥ 175)
Groupe de matérau 3820 ... 303
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 2,0 mm
Ligne de fuite
≥ 2,0 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 0,65 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3820
3820
3821
3821
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
3820 02
3821 02
2
7500
2,5
7,5
1,3
1,2
3820 03
3821 03
3
6000
5,0
10,0
1,3
3,15
3820 04
3821 04
4
4500
7,5
12,5
0,8
5,0
3820 05
3821 05
5
3750
10,0
15,0
0,8
5,0
3820 06
3821 06
6
3000
12,5
17,5
0,8
5,0
3820 07
3821 07
7
3000
15,0
20,0
0,8
5,0
3820 08
3821 08
8
2250
17,5
22,5
0,8
5,0
3820 09
3821 09
9
2250
20,0
25,0
0,8
5,0
3820 10
3821 10
10
2250
22,5
27,5
0,8
5,0
3820 11
3821 11
11
1500
25,0
30,0
0,8
5,0
3820 12
3821 12
12
1500
27,5
32,5
0,8
5,0
3820 13
3821 13
13
1500
30,0
35,0
0,8
5,0
3820 14
3821 14
14
1500
32,5
37,5
0,8
5,0
3820 15
3821 15
15
1500
35,0
40,0
0,8
5,0
3820 16
3821 16
16
750
37,5
42,5
0,8
5,0
3820 17
3821 17
17
750
40,0
45,0
0,8
5,0
3820 18
3821 18
18
750
42,5
47,5
0,8
5,0
3820 19
3821 19
19
750
45,0
50,0
0,8
5,0
3820 20
3821 20
20
750
47,5
52,5
0,8
5,0
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: auf Haltestreifen, in Folientaschenband, im Karton
Packaging: on a holding strap, in a foil bag strap, in a cardboard box
Emballage: à barrette de maintien, dans une bande à poches en feuille, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com