Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TS09B Datasheet(PDF) 4 Page - Suntan Capacitors

Part # TS09B
Description  METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Direct Link  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS09B Datasheet(HTML) 4 Page - Suntan Capacitors

  TS09B Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 5Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 6Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
Suntan®
BO X - TYPE
DOUBLE
SIDE D
TS09B
630VDC
P:7.5
P:10.0
P:15.0
P:22.5
P:27.5
(µF)
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
0.00068
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00082
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0010
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0012
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0015
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0018
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0022
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0027
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0033
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0039
10.0
9.0
4.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0047
10.0
9.0
4.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0056
10.0
9.0
4.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0068
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0082
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.010
10.0
12.0
6.0
13.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.012
10.0
12.0
6.0
13.0
11.0
5.0
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.015
--
--
--
13.0
12.0
6.0
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.018
--
--
--
13.0
12.0
6.0
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.022
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.027
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.033
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
0.039
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.056
--
--
--
--
--
--
18.0
13.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.082
--
--
--
--
--
--
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.10
--
--
--
--
--
--
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.12
--
--
--
--
--
--
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.15
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
0.18
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
0.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
18.0
9.0
0.33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.39
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
23.0
13.0
32.0
20.0
11.0
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.68
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
0.82
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
28.0
14.0
1.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
1.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com