Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

46DN02 Datasheet(PDF) 1 Page - eupec GmbH

Part # 46DN02
Description  Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

46DN02 Datasheet(HTML) 1 Page - eupec GmbH

  46DN02 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH 46DN02 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
Technische Information / Technical Information
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode
46 DN 02 ... 06
N
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Vorläufige Daten
Preliminary data
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Periodische Spitzensperrspannung
Tvj = - 25°C...Tvj max
VRRM
200, 400
V
repetitive peak reverse voltage
600
V
Stoßspitzensperrspannung
Tvj = + 25°C...Tvj max
VRSM
250, 450
V
non-repetitive peak reverse voltage
650
V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
IFRMSM
8000
A
RMS forward current
Dauergrenzstrom
TK = 118°C
IFAVM
5100
A
mean forward current
Stoßstrom-Grenzwert
Tvj = 25°C, tp = 10ms
IFSM
60
kA
surge forward current
Tvj = Tvj max, tp = 10ms
52
kA
Grenzlastintegral
Tvj = 25°C, tp = 10ms
I²t
18,0
A²s*10
6
I²t-value
Tvj = Tvj max, tp = 10ms
13,5
A²s*10
6
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlaßspannung
Tvj = Tvj max, iF = 14kA
vF
max.
1,36
V
forward voltage
Schleusenspannung
Tvj = Tvj max
V(TO)
0,7
V
threshold voltage
Ersatzwiderstand
Tvj = Tvj max
rT
0,047
m
Ω
forward slope resistance
Sperrstrom
Tvj = Tvj max, vR = VRRM
iR
max.
60
mA
reverse current
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Wärmewiderstand
Kühlfläche / cooling surface
RthJC
thermal resistance, junction to case
beidseitig / two-sided,
Θ = 180°sin
max. 0,00935
°C/W
beidseitig / two-sided, DC
max. 0,00879
°C/W
Anode / anode,
Θ = 180°sin
max.
°C/W
Anode / anode, DC
max.
°C/W
Kathode / cathode,
Θ = 180°sin
max.
°C/W
Kathode / cathode, DC
max.
°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand
Kühlfläche / cooling surface
RthCK
thermal resistance, case to heatsink
beidseitig / two-sided
max.
0,0030
°C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur
Tvj max
180
°C
max. junction temperature
Betriebstemperatur
Tc op
- 40...+180
°C
operating temperature
Lagertemperatur
Tstg
- 40...+180
°C
storage temperature
SZ-AM / 99-09-24, K.-A.Rüther
A118/99
Seite/page 1


Similar Part No. - 46DN02

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
46DN06 INFINEON-46DN06 Datasheet
183Kb / 7P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2011-02-17 revision:3.0
46DN06B02 INFINEON-46DN06B02 Datasheet
381Kb / 9P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2021-06-17 Revision: 3.2
More results

Similar Description - 46DN02

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
D3041N EUPEC-D3041N Datasheet
288Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
logo
Infineon Technologies A...
46DN06 INFINEON-46DN06 Datasheet
183Kb / 7P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2011-02-17 revision:3.0
D650N INFINEON-D650N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-19 revision:3.1
D770N INFINEON-D770N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D850N INFINEON-D850N Datasheet
236Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2008-09-15 revision:3.0
D950N INFINEON-D950N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D1050N INFINEON-D1050N Datasheet
235Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2009-06-16 revision:2
D8407N INFINEON-D8407N Datasheet
186Kb / 7P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2007-10-22 revision:2
38DN06B02 INFINEON-38DN06B02 Datasheet
415Kb / 9P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-12-01 Revision: 3.1
65DN06B02 INFINEON-65DN06B02 Datasheet
447Kb / 9P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-08-26 Revision: 3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com