Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT72B28 Datasheet(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT72B28
Description  High PSRR 300mA LDO Regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT72B28 Datasheet(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT72B28 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT72B28 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Rev. 1.00
6
August 24, 2011
HT72Bxx
Typical Characteristics
Supply Current vs. Input Current
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
9
TYPICAL CHARACTERISTICS
1. Supply Current vs. Input Current
HT72B15
InputVoltage(V)
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HT75B25
InputVoltage(V)
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
10
TYPICAL CHARACTERISTICS
1. Supply Current vs. Input Current
HT72B15
Input Voltage (V)
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HT72B25
Input Voltage (V)
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Output Voltage vs. Input Voltage
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
10
2. Output Voltage vs. Input Voltage
HT72B15
InputVoltage(V)
01234567
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1mA
150mA
HT72B50
InputVoltage(V)
01234567
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1mA
150mA
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
11
2. Output Voltage vs. Input Voltage
HT72B15
Input Voltage (V)
01234567
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1mA
150mA
HT72B25
Input Voltage (V)
01234567
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1mA
150mA
Output Voltage vs. Temperature
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
12
3. Output Voltage vs. Temperature(使用的是 HT78BXX 參數)
HT72B15
Temperature (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
I
OUT=30mA
HT78B25
Temperature (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
2.60
I
OUT=30mA
文件號碼:
DOC.NO.:
版別:
REV.:
頁碼:
PAGE:
本資料為盛群半導體股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
THEINFORMATIONCONTAINEDHEREINISTHEEXCLUSIVEPROPERTYOFHOLTEKANDSHALLNOTBEDISTRIBUTED,REPRODUCED,OR
DISCLOSEDINWHOLEORINPARTWITHOUTPRIORWRITTENPERMISSIONOFHOLTEK.
12
3. Output Voltage vs. Temperature(使用的是 HT78BXX 參數)
HT72B15
Temperature (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
I
OUT=30mA
HT72B25
Temperature (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
2.60
I
OUT=30mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com