Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

OB2355 Datasheet(PDF) 6 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

Part # OB2355
Description  MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

OB2355 Datasheet(HTML) 6 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  OB2355 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 6Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 7Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2355 Datasheet HTML 8Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Silicore
绍兴芯谷科技有限公司
D3873/D3874/D3875/D3876
绍兴芯谷科技有限公司
www. Silicore. com. cn
CHMC
6/8
比于平均电流而不是峰值电流,所以当输入电压变化时,容易产生振荡,加斜坡补偿可以有效地防止振
荡的产生。OB387X 在每个三角波的上升沿斜坡补偿,有效地改善了电流控制环的特性,同时减少输出纹波。
7.栅极驱动
内部的功率MOSFET采用图腾柱结构的栅极驱动器进行输出功率控制,栅极驱动能力太弱,会引起
MOSFET的开关损耗过大,栅极驱动能力太强又会导致EMI超标。带有驱动强度和死区时间控制的栅极驱动
结构,能在开关损耗和EMI方面取得折中,另外,通过Vcc与Vcc-G之间的电阻,也可以调节驱动能力强度,
大大提高了EMI设计的灵活性。
8.保护
芯片自带各种保护功能,提高了开关电源系统的可靠性。包括逐周期电流限制(Cycle-by-cycle
current limit)、过载保护(Over load protection)、过电流保护、输入电压的过压及欠压锁定保护、
最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等。
1).逐周期电流限制
在每一个 周期,峰 值电流值 有比较器 的比较点 决定,该 电流值不 会超过峰 值电 流
限流值,保证
MOSFET 上的电 流不会超 过额定电 流值。当 电流达到 峰值电流 以后,输
出功率就 不能再变 大,从而 限制了最 大的输出 功率。如 果负载过 重,会导 致输出电压
变低,反映到
FB 端,导致 FB 升高,发生过载保护。
2). 过载保护
当电路发 生过载,会导致
FB 电 压升高,当 FB 电压 升高到反 馈关断电 压时,通过延
迟
50ms 时间后,输出关断。该状态一直保持,直到电路发生上电重启。
3). 异常过电流保护
如果次级 二极管短 路,或变 压器短路 ,会引起 异常过电 流保护。 此时,不 管前 沿
消隐(L . E. B )时间,一旦过流 ,过 270nS 后马上保护,且对每一个周 期都起作 用。在
电流感应 电阻上的 电压达到 0.75 伏 时 , 发生这个 保护。当 发生该保 护时,输 出关断。
该状态一直保持,直到电路发生上电重启。
4 ) . 输入电压的过压及欠压锁定保护
当 VCC 上 的电压超 过过压保 护点(25V)电压时 ,表示负 载上发生 了过压, 此时
关断输出。该状态一直保持,直到电路发生上电重启。
欠压锁定 功能可以 保证 D387X 各部分正常工作,开 通和关断 的门限为 13.5V/7.8V,启
动时 V c c 维持电容 C i n 电压必须高于 1 3 .5 V , 正常工 作时,V c c 的电压由 辅助绕组 提供。
5) .
功率开关管栅极电压钳位保护
栅极驱动输出的高电平被钳位在 1 8 V ,以保护 MOSFET 的安全。
OB2353/2354/2355/2358



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com