Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCW_JDSH_EC Datasheet(PDF) 22 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW_JDSH_EC
Description  Technology: InGaN on Sapphire
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW_JDSH_EC Datasheet(HTML) 22 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
2012-02-15
22
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety
of lamps and lamp systems"). Within the risk
grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class Low
risk (exposure time 100s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be
mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in
visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer
100s). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
ois
tu
re
Lev
e
l 3
F
lo
or
ti
m
e
1
68
H
o
urs
M
o
is
ture
Le
ve
l 6
F
lo
or
tim
e
6
Ho
urs
a)
H
um
idi
ty
In
di
ca
tor
C
a
rd
is
>
1
0
%
wh
en
rea
d
a
t 23
˚C
±
5
˚C
, o
r
re
fl
ow
, v
ap
or
-ph
a
s
e
re
flow
, o
r e
q
uiv
ale
nt
p
ro
ces
si
ng
(p
ea
k
pa
c
k
age
2.
A
fter
this
b
ag
is
o
pe
ned,
de
v
ice
s
th
at
w
ill
be
s
ub
je
c
ted
to
in
frar
e
d
1
. S
helf
life
in
s
e
ale
d
ba
g
: 2
4
m
o
n
th
s
at
<
40
˚C
an
d
<
9
0%
rela
tiv
e
hu
m
idi
ty
(
R
H)
.
M
ois
tu
re
Le
ve
l 5a
a
t f
ac
tor
y
c
ond
itio
n
s
o
f
(if
b
lank
,
se
a
l d
ate
is
i
den
tic
al
w
ith
d
ate
c
od
e
).
a)
M
ou
nted
w
ithi
n
b)
S
to
red
at
b
o
dy
tem
p
.
3.
D
ev
ice
s
req
ui
re
bak
in
g,
befo
re
m
o
un
ting
, if
:
B
ag
s
eal
d
a
te
M
ois
tur
e
L
e
v
el
1
M
o
is
tu
re
L
ev
el
2
M
oi
stu
re
Lev
el
2a
4.
I
f ba
kin
g
is
re
qu
ire
d,
b)
2
a
or
2b
is
n
o
t m
e
t.
D
ate
an
d
tim
e
op
ene
d:
refer
en
ce
IP
C
/J
E
D
EC
J
-S
T
D-
03
3
fo
r b
ak
e
p
ro
ce
dure
.
F
lo
o
r tim
e
s
ee
b
e
low
If
blan
k
, se
e
ba
r c
od
e
la
bel
F
loor
tim
e
>
1
Y
e
ar
Flo
or
t
im
e
1
Y
ea
r
Flo
or
tim
e
4
W
ee
ks
1
0%
R
H
.
_
<
M
ois
tu
re
Leve
l
4
M
ois
tur
e
Le
ve
l 5
˚C
).
O
P
T
O
S
EM
IC
O
N
D
UC
T
OR
S
M
O
IS
TU
R
E
S
EN
S
IT
IV
E
This
ba
g
c
on
tain
s
C
AU
T
IO
N
F
lo
o
r ti
m
e
7
2
H
ou
rs
Flo
o
r tim
e
48
H
ou
rs
F
lo
or
ti
m
e
24
Ho
urs
3
0
˚C
/6
0%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com