Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCW_JDSH_EC Datasheet(PDF) 24 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW_JDSH_EC
Description  Technology: InGaN on Sapphire
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW_JDSH_EC Datasheet(HTML) 24 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 24 page
background image
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
2012-02-15
24
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Forward Voltage: Forward voltages are tested at
a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±
0.1 V.
2)
Durchlassspannung: Spannungswerte werden
mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
3)
Thermal Resistance: Rth max based on statistic
values (6ó)
3)
Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6ó)
4)
Typical Values: Due to the special conditions of
the manufacturing processes of LED, the typical
data
or
calculated
correlations
of
technical
parameters can only reflect statistical figures. These
do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could
differ
from
the
typical
data
and
calculated
correlations or the typical characteristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
4)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes
überein,
dessen
Werte
sich
von
typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
5)
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
5)
Farbortgruppen: Farbortgruppen
werden
mit
einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer
Genauigkeit von ±0,01 ermittelt
6)
Tolerance of Measure: Dimensions
are
specified as follows: mm (inch).
6)
Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com