Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

7445430 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 7445430
Description  POWER-CHOKE WE-PD 3
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7445430 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7445430 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445430 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445430 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
@@FRM 1@@
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
SSt
06-09-27
MST
04-10-11
Name
Datum / date
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
L
1000,00
IDC
RDC typ
2,750
A
Ω
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
SRF
1,9
MHz
typ.
100 kHz / 0,1V
@ 20° C
@ 20° C
∆T=40 K
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Kunde / customer :
µH
RDC max
typ.
7445430
Sockel / Base
UL94-V0
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating
Sn/Cu - 97/3%
Endoberfläche / finishing electrode
100% Sn
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-09-27
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
0,22
max.
Ω
3,200
± 10%
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
..................................................................................
............................................................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properities :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
0,35
|∆L/L|<10%
Isat
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
SPEICHERDROSSEL WE-PD 3
POWER-CHOKE WE-PD 3
Artikelnummer / part number :
............................................................................
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Ferrit / ferrite
2 UEWF 155°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / granted properties :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
2,0 ref.
7,6 ± 0,3
2,4 ± 0,2
4,9 ± 0,3
10,0 ± 0,2
12,7 ± 0,2
Typ L
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
[mm]
3,0
3,0
2,8
7,3
A
B
F
C
D
E
D
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 7445430

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74454010 WURTH-74454010 Datasheet
144Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
7445402 WURTH-7445402 Datasheet
143Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
7445403 WURTH-7445403 Datasheet
143Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
7445404 WURTH-7445404 Datasheet
144Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74454068 WURTH-74454068 Datasheet
104Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
More results

Similar Description - 7445430

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445101 WURTH-7445101 Datasheet
94Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74451122 WURTH-74451122 Datasheet
94Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74451147 WURTH-74451147 Datasheet
94Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74453112 WURTH-74453112 Datasheet
151Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74454010 WURTH-74454010 Datasheet
144Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74454233 WURTH-74454233 Datasheet
144Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74454268 WURTH-74454268 Datasheet
144Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74459010 WURTH-74459010 Datasheet
150Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74459133 WURTH-74459133 Datasheet
150Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
74459147 WURTH-74459147 Datasheet
150Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD 3
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com